データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PHE13009 データシート(PDF) 5 Page - WeEn Semiconductors

部品番号 PHE13009
部品情報  Silicon Diffused Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEEN [WeEn Semiconductors]
ホームページ  http://www.ween-semi.com
Logo WEEN - WeEn Semiconductors

PHE13009 データシート(HTML) 5 Page - WeEn Semiconductors

  PHE13009 Datasheet HTML 1Page - WeEn Semiconductors PHE13009 Datasheet HTML 2Page - WeEn Semiconductors PHE13009 Datasheet HTML 3Page - WeEn Semiconductors PHE13009 Datasheet HTML 4Page - WeEn Semiconductors PHE13009 Datasheet HTML 5Page - WeEn Semiconductors PHE13009 Datasheet HTML 6Page - WeEn Semiconductors PHE13009 Datasheet HTML 7Page - WeEn Semiconductors PHE13009 Datasheet HTML 8Page - WeEn Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
WeEn Semiconductors
Product data sheet
Silicon Diffused Power Transistor
PHE13009
Fig.13. Reverse bias safe operating area (T
j < Tjmax)
for -V
be = 5V,3V and 1V.
Fig.14. Test circuit for reverse bias safe operating
area.
V
clamp < 700V; Vcc = 150V; -Vbe = 5V,3V & 1V;
L
B = 1µH; LC = 200µH
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
2
4
6
8
10
12
14
VCEclamp/V
IC/A
-5V
-3V
-1V
LB
IBon
-VBB
LC
T.U.T.
VCC
PROBE POINT
VCL(RBSOAR)
March
2018
5
Rev 1.
100


同様の部品番号 - PHE13009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PHE13009 PHILIPS-PHE13009 Datasheet
59Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
March 1999 Rev 1.000
More results

同様の説明 - PHE13009

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wing Shing Computer Com...
2SD1577 WINGS-2SD1577 Datasheet
138Kb / 1P
   Silicon Diffused Power Transistor
logo
NXP Semiconductors
BU2508DF PHILIPS-BU2508DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
July 1998-Rev 1.600
logo
Wing Shing Computer Com...
S2005A WINGS-S2005A Datasheet
95Kb / 1P
   SILICON DIFFUSED POWER TRANSISTOR
logo
NXP Semiconductors
BU2522DX PHILIPS-BU2522DX Datasheet
80Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2523DX PHILIPS-BU2523DX Datasheet
69Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2525AW PHILIPS-BU2525AW Datasheet
74Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.100
BU2525DF PHILIPS-BU2525DF Datasheet
71Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527AF PHILIPS-BU2527AF Datasheet
70Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DF PHILIPS-BU2527DF Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2527DX PHILIPS-BU2527DX Datasheet
83Kb / 7P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
BU2530AL PHILIPS-BU2530AL Datasheet
65Kb / 6P
   Silicon Diffused Power Transistor
September 1997 Rev 1.200
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com