データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TYN12B-600LT データシート(PDF) 7 Page - WeEn Semiconductors

部品番号 TYN12B-600LT
部品情報  SCR
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEEN [WeEn Semiconductors]
ホームページ  http://www.ween-semi.com
Logo WEEN - WeEn Semiconductors

TYN12B-600LT データシート(HTML) 7 Page - WeEn Semiconductors

Back Button TYN12B-600LT Datasheet HTML 3Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 4Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 5Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 6Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 7Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 8Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 9Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 10Page - WeEn Semiconductors TYN12B-600LT Datasheet HTML 11Page - WeEn Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
WeEn Semiconductors
TYN12B-600LT
SCR
TYN12B-600LT
Product data sheet
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© WeEn Semiconductors Co., Ltd. 2019 All rights reserved
19 February 2019
7 / 11
-50
050
100
150
0
1
2
3
cbc4-009
IH
IH(25°C)
Tj (°C)
0
0.5
1
1.5
2
0
6
12
18
24
30
VT (V)
IT
(A)
cbc4-010
-50
050
100
150
0.4
0.8
1.2
1.6
cbc4-011
VGT
VGT(25°C)
Tj (°C)
Fig. 9. Normalized holding current as a function of
junction temperature
Vo = 0.922 V; Rs = 0.0304 Ω
(1) Tj = 150 °C; typical values
(2) Tj = 150 °C; maximum values
(3) Tj = 25 °C; maximum values
Fig. 10. On-state current as a function of on-state voltage
Fig. 11. Normalized gate trigger voltage as a function of junction temperature


同様の部品番号 - TYN12B-600LT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TYN1225 STMICROELECTRONICS-TYN1225 Datasheet
288Kb / 4P
   SCR
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
TYN1225 JIEJIE-TYN1225 Datasheet
575Kb / 6P
   25A SCRs
logo
Kersemi Electronic Co.,...
TYN1225 KERSEMI-TYN1225 Datasheet
389Kb / 4P
   Green device available.
logo
Inchange Semiconductor ...
TYN1225 ISC-TYN1225 Datasheet
220Kb / 1P
   isc Thyristors
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
TYN1225I JIEJIE-TYN1225I Datasheet
575Kb / 6P
   25A SCRs
More results

同様の説明 - TYN12B-600LT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRKT250-16 IRF-IRKT250-16 Datasheet
157Kb / 6P
   SCR / SCR and SCR / DIODE
logo
Vishay Siliconix
VS-VSK170PBF VISHAY-VS-VSK170PBF Datasheet
323Kb / 13P
   SCR/SCR and SCR/Diode
Revision: 17-Jul-14
VS-VSKT230-16 VISHAY-VS-VSKT230-16 Datasheet
218Kb / 10P
   SCR/SCR and SCR/Diode
Revision: 17-Jul-14
logo
STMicroelectronics
TYN682 STMICROELECTRONICS-TYN682 Datasheet
59Kb / 4P
   SCR
BTW69 STMICROELECTRONICS-BTW69 Datasheet
74Kb / 5P
   SCR
logo
Unisonic Technologies
X0202-TO-92 UTC-X0202-TO-92 Datasheet
169Kb / 4P
   SCR
logo
WeEn Semiconductors
BT151-650LTN WEEN-BT151-650LTN Datasheet
373Kb / 11P
   SCR
NCR100Q-6M WEEN-NCR100Q-6M Datasheet
401Kb / 11P
   SCR
NCR100W-12M WEEN-NCR100W-12M Datasheet
225Kb / 15P
   SCR
TYN16-600CT WEEN-TYN16-600CT Datasheet
221Kb / 12P
   SCR
TYN16S-600CT WEEN-TYN16S-600CT Datasheet
330Kb / 12P
   SCR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com