データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM2028-10 データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

部品番号 LM2028-10
部品情報  LCD Module User Manual
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOPWAY [Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd]
ホームページ  https://www.topwaydisplay.com
Logo TOPWAY - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

LM2028-10 データシート(HTML) 3 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

  LM2028-10 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2028-10 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
TOPWAY
LCD Module User Manual
LM2028-10
URL: www.topwaydisplay.com
www.topwaysz.com
Document Name: LM2028-10-Manual-Rev0.1.DOC
Page: 3 of 9
1. Basic Specifications
1.1
Power Supply Highlight
-
Logic Power Supply (VDD-VSS)
: 3.0 ~ 5.0 V
-
LCD Driver Supply (VDD-VEE)
: 25V
-
LED Backlight Supply (BLA-BLK) : 300mA (3.55V TYP.)
Note:
Please see the “3. Electrical Characteristics” for details.
1.2
Display Specifications
1) LCD Display Mode
: STN, Negative, Transmissive
2) Display Color
: Display Data = “1” : Light Gray (*1)
: Display Data = “0” : Deep Blue (*2)
3) Viewing Angle
: 6 H
4) Driving Method
: 1/240 duty, 1/17 bias
5) Backlight
: White LED backlight
Note:
*1. Color tone may slightly change by Temperature and Driving Condition.
*2. The Color is defined as the inactive / background color
1.3
Mechanical Specifications
1) Outline Dimension
: 166.0 x 109.0 x 11.2MAX
see attached Outline Drawing for details
1.4
Block Diagram
320 x 240 pixels
LCD Panel
S6B2086X
or equivalent
/DISPOFF
D0~D3
M
XSCL
LP
S6B2086X
or equivalent
S6B2086X
or equivalent
S6B2086X
or equivalent
COM1
:
COM80
COM81
:
COM160
COM161
:
COM240
Power Circuit
BLK
BLA
DIN
VSS
VDD
V0
VEE
M-signal
generator


同様の部品番号 - LM2028-10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM2028-12 TOPWAY-LM2028-12 Datasheet
1Mb / 9P
   LCD Module User Manual
LM2028-19 TOPWAY-LM2028-19 Datasheet
1Mb / 9P
   LCD Module User Manual
More results

同様の説明 - LM2028-10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LMT035DNAFWU-NBN TOPWAY-LMT035DNAFWU-NBN Datasheet
763Kb / 18P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03 TOPWAY-LMT035KDH03 Datasheet
2Mb / 23P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03-NFA TOPWAY-LMT035KDH03-NFA Datasheet
2Mb / 17P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03-NFN TOPWAY-LMT035KDH03-NFN Datasheet
905Kb / 16P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NNA TOPWAY-LMT070DICFWD-NNA Datasheet
1Mb / 14P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NFA TOPWAY-LMT070DICFWD-NFA Datasheet
666Kb / 9P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NDN-2 TOPWAY-LMT070DICFWD-NDN-2 Datasheet
891Kb / 9P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NAA TOPWAY-LMT070DICFWD-NAA Datasheet
740Kb / 11P
   LCD Module User Manual
LMK050DICFWD-AKA TOPWAY-LMK050DICFWD-AKA Datasheet
704Kb / 10P
   LCD Module User Manual
LMT043DNFFWD-NCN TOPWAY-LMT043DNFFWD-NCN Datasheet
886Kb / 12P
   LCD Module User Manual
LMT070DDCFWD-4 TOPWAY-LMT070DDCFWD-4 Datasheet
1,004Kb / 11P
   LCD Module User Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com