データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM2029E データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

部品番号 LM2029E
部品情報  LCD Module User Manual
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOPWAY [Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd]
ホームページ  https://www.topwaydisplay.com
Logo TOPWAY - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

LM2029E データシート(HTML) 3 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

  LM2029E Datasheet HTML 1Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 2Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 3Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 4Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 5Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 6Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 7Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 8Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2029E Datasheet HTML 9Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
TOPWAY
LCD Module User Manual
LM2029E
URL: www.topwaydisplay.com
www.topwaysz.com
Document Name: LM2029E-Manual-Rev0.1.doc
Page: 3 of 11
1. Basic Specifications
1.1
Power Supply Highlight
-
Logic Power Supply (VDD-VSS)
: 5.0 V
-
LED Backlight Supply (BLA-BLK) : 300mA (3.55V TYP.)
Note: Please see the “3. Electrical Characteristics” for details.
1.2
Display Specifications
1) LCD Display Mode
: STN, Negative, Transmissive
2) Display Color
: Display Data = “1” : Light Gray (*1)
: Display Data = “0” : Deep Blue (*2)
3) Viewing Angle
: 6 H
4) Driving Method
: 1/240 duty, 1/17 bias
5) Backlight
: White LED backlight
Note:
*1. Color tone may slightly change by Temperature and Driving Condition.
*2. The Color is defined as the inactive / background color
1.3
Mechanical Specifications
1) Outline Dimension
: 166.0 x 109.0 x 11.2 MAX. (exclude FFC terminal)
see attached Outline Drawing for details
1.4
Block Diagram
320 x 240 pixels
LCD Panel
SEGMENT
Driver
/WR,/RD,A0, /CS,/RES
DB0~DB7
COM1
:
COM80
COM81
:
COM160
COM161
:
COM240
VSS
VDD
V0
VOUT
BLK
BLA
SEGMENT
Driver
SEGMENT
Driver
SEGMENT
Driver
Booster &
Power Circuit
/WAIT
S1D13700
or equivalent
Backlight Circuit


同様の部品番号 - LM2029E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM2029B TOPWAY-LM2029B Datasheet
5Mb / 12P
   LCD Module User Manual
More results

同様の説明 - LM2029E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LMT035DNAFWU-NBN TOPWAY-LMT035DNAFWU-NBN Datasheet
763Kb / 18P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03 TOPWAY-LMT035KDH03 Datasheet
2Mb / 23P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03-NFA TOPWAY-LMT035KDH03-NFA Datasheet
2Mb / 17P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03-NFN TOPWAY-LMT035KDH03-NFN Datasheet
905Kb / 16P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NNA TOPWAY-LMT070DICFWD-NNA Datasheet
1Mb / 14P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NFA TOPWAY-LMT070DICFWD-NFA Datasheet
666Kb / 9P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NDN-2 TOPWAY-LMT070DICFWD-NDN-2 Datasheet
891Kb / 9P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NAA TOPWAY-LMT070DICFWD-NAA Datasheet
740Kb / 11P
   LCD Module User Manual
LMK050DICFWD-AKA TOPWAY-LMK050DICFWD-AKA Datasheet
704Kb / 10P
   LCD Module User Manual
LMT043DNFFWD-NCN TOPWAY-LMT043DNFFWD-NCN Datasheet
886Kb / 12P
   LCD Module User Manual
LMT070DDCFWD-4 TOPWAY-LMT070DDCFWD-4 Datasheet
1,004Kb / 11P
   LCD Module User Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com