データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM2068R-3 データシート(PDF) 4 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

部品番号 LM2068R-3
部品情報  LCD Module User Manual
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOPWAY [Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd]
ホームページ  https://www.topwaydisplay.com
Logo TOPWAY - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

LM2068R-3 データシート(HTML) 4 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

  LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM2068R-3_V01 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
TOPWAY
LCD Module User Manual
LM2068R-3
URL:
www.topwaydisplay.com
www.topwaysz.com
Document Name: LM2068R-3-Manual-Rev0.2
Page: 4 of 12
1.4
Terminal Functions
Pin
No.
Pin
Name
I/O
Descriptions
1
VSS
Power
0V Power Supply, GND
2
VDD
Power
Positive Power Supply
3
V0
Input
LCD Contrast Reference Input
4
/WR
Input
Write enable input, active LOW
5
/RD
Input
Read enable input, active LOW
6
/CS
Input
Chip Select Signal
/CS=LOW: Data IO is enabled
7
RS
Input
Register Select
RS=HIGH: data on DB0 to DB7 is display data
RS=LOW: data on DB0 to DB7 is control data
8
/RST
Input
Reset Signal:
/RST = L, Reset the LCD Module
/RST = H, Normal Running
9
DB0
I/O
8-bit bi-directional data bus
:
:
16
DB7
17
BUSY
OUTPUT
Controller busy signal,
MCU should poll this signal before accessing the LCD module
18
VOUT
Power
Power Booster Output for V0
19
BLA
Power
Positive Power Supply for LED backlight
20
BLK
Power
Negative Power Supply for LED backlight
Note: For enable BUSY output, the REG[A0] D0, D1, D2 or D3 should be set to hi.


同様の部品番号 - LM2068R-3_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM2068R-3 TOPWAY-LM2068R-3 Datasheet
535Kb / 12P
   LCD Module User Manual
More results

同様の説明 - LM2068R-3_V01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LMT035DNAFWU-NBN TOPWAY-LMT035DNAFWU-NBN Datasheet
763Kb / 18P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03 TOPWAY-LMT035KDH03 Datasheet
2Mb / 23P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03-NFA TOPWAY-LMT035KDH03-NFA Datasheet
2Mb / 17P
   LCD Module User Manual
LMT035KDH03-NFN TOPWAY-LMT035KDH03-NFN Datasheet
905Kb / 16P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NNA TOPWAY-LMT070DICFWD-NNA Datasheet
1Mb / 14P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NFA TOPWAY-LMT070DICFWD-NFA Datasheet
666Kb / 9P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NDN-2 TOPWAY-LMT070DICFWD-NDN-2 Datasheet
891Kb / 9P
   LCD Module User Manual
LMT070DICFWD-NAA TOPWAY-LMT070DICFWD-NAA Datasheet
740Kb / 11P
   LCD Module User Manual
LMK050DICFWD-AKA TOPWAY-LMK050DICFWD-AKA Datasheet
704Kb / 10P
   LCD Module User Manual
LMT043DNFFWD-NCN TOPWAY-LMT043DNFFWD-NCN Datasheet
886Kb / 12P
   LCD Module User Manual
LMT070DDCFWD-4 TOPWAY-LMT070DDCFWD-4 Datasheet
1,004Kb / 11P
   LCD Module User Manual
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com