データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QO260 データシート(PDF) 2 Page - Schneider Electric

部品番号 QO260
部品情報  Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QO260 データシート(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  QO260 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QO260 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric QO260 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Ordering and shipping details
Category
00004 - QO,QOT 10-30A 1P;10-60A 2P
Discount Schedule
DE2A
GTIN
00785901400561
Package weight(Lbs)
0.29 kg (0.65 lb(US))
Returnability
Yes
Country of origin
MX
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
No need of specific recycling operations
Halogen content performance
Halogen free product
Contractual warranty
Warranty
18 months
2


同様の部品番号 - QO260

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QO2601021 SCHNEIDER-QO2601021 Datasheet
110Kb / 2P
   QO mini breaker, 60 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in, shunt trip
QO2601042 SCHNEIDER-QO2601042 Datasheet
151Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in,Shunt Trip
QO2601200 SCHNEIDER-QO2601200 Datasheet
145Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Aux Switch 1A
QO2601201 SCHNEIDER-QO2601201 Datasheet
143Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Aux Switch 1B
QO2602100 SCHNEIDER-QO2602100 Datasheet
152Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Alarm Switch
More results

同様の説明 - QO260

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QO260C SCHNEIDER-QO260C Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QO2605238 SCHNEIDER-QO2605238 Datasheet
107Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QO2605379 SCHNEIDER-QO2605379 Datasheet
90Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QO260H SCHNEIDER-QO260H Datasheet
153Kb / 3P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QO26035 SCHNEIDER-QO26035 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, 50Deg
QO2105237 SCHNEIDER-QO2105237 Datasheet
111Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QOH260 SCHNEIDER-QOH260 Datasheet
143Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 42 kA, Plug in
QOH250 SCHNEIDER-QOH250 Datasheet
158Kb / 3P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 42 kA, Plug in
QO2601042 SCHNEIDER-QO2601042 Datasheet
151Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in,Shunt Trip
QO2602100 SCHNEIDER-QO2602100 Datasheet
152Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Alarm Switch
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com