データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


QO2100 データシート(Datasheet) 1 Page - Schneider Electric

部品番号. QO2100
部品情報  QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
ダウンロード  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo 

   
 1 page
background image
Product data sheet
Characteristics
QO2100
QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 10
kA, plug in
Product availability : Stock - Normally stocked in distribution facility
Price** : 189.00 USD
Main
Product
Miniature circuit-breaker
Range
QO
Current Rating
100 A
Voltage Rating
120/240 V AC
120 V AC
Mounting Type
Plug-in
Number of Poles
2P
Circuit Breaker Type
Standard
Ratings
HACR rated
Electrical Connection
Box lugs
Complementary
Inturrupt Rating
10 kA 120/240 V AC 50/60 Hz
10 kA 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces
2
Wire Size
AWG 4...AWG 2/0 copper or aluminium
Tightening torque
40.71 lbf.in (4.6 N.m)
Height
88.90 mm (3.5 in)
Depth
73.91 mm (2.91 in)
Width
38.10 mm (1.5 in)
Environment
Certifications
UL listed
CSA
Ambient Rating
104 °F (40 °C)
Nov 25, 2019
1




Html ページ

1  2  3 


Datasheet Download




リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl