データシートサーチシステム |
|
NE23300 データシート(PDF) 4 Page - NEC |
|
NE23300 データシート(HTML) 4 Page - NEC |
4 / 5 page TYPICAL COMMON SOURCE, REVERSE CHANNEL SCATTERING PARAMETERS1 (TA = 25°C) 0.1 0.998 -0.8 1.492 -0.5 .003 93.9 .586 179.5 0.2 0.999 -1.6 1.490 -1.3 .005 86.2 .587 179.3 0.5 0.998 -3.8 1.489 -3.1 .013 89.7 .585 177.7 1.0 1.000 -7.7 1.480 -5.9 .024 88.7 .588 175.6 2.0 0.998 -15.3 1.480 -11.9 .051 80.6 .585 171.0 3.0 0.997 -22. 1.474 -17.9 .075 78.3 .582 167.0 4.0 0.992 -29.5 1.464 -23.8 .101 73.5 .577 162.7 5.0 0.987 -36.3 1.439 -29.2 .127 69.2 .573 158.5 6.0 0.979 -42.9 1.428 -34.7 .151 64.8 .575 154.5 7.0 0.965 -48.9 1.390 -40.2 .172 59.2 .573 151.1 8.0 0.960 -55.1 1.379 -46.4 .191 55.5 .573 147.3 9.0 0.955 -60.7 1.320 -52.2 .212 51.8 .574 143.4 10.0 0.954 -66.6 1.323 -56.2 .243 47.2 .577 137.8 12.0 0.968 -77.1 1.298 -66.4 .295 36.7 .578 125.1 14.0 0.982 -87.3 1.301 -75.6 .348 24.6 .571 111.9 16.0 0.986 -98.1 1.302 -85.8 .395 12.1 .530 99.8 18.0 0.970 -108.8 1.268 -95.9 .453 1.1 .493 90.0 20.0 0.962 -120.3 1.199 -104.0 .484 -7.5 .465 80.7 22.0 0.978 -130.6 1.119 -113.2 .518 -16.8 .467 67.9 24.0 1.039 -141.1 1.071 -123.5 .545 -23.7 .497 55.5 26.0 1.109 -152.1 1.076 -137.0 .574 -33.5 .485 40.8 26.5 1.112 -154.7 1.068 -140.6 .569 -36.8 .477 37.3 0.25 3.5 27.0 0.12 3.5 24.7 0.05 3.4 20.6 -0.03 3.4 17.9 0.02 3.4 14.6 0.01 3.4 12.9 0.04 3.3 11.6 0.06 3.2 10.5 0.09 3.1 9.7 0.15 2.9 9.1 0.17 2.8 8.6 0.18 2.4 7.9 0.16 2.4 7.4 0.13 2.3 6.4 0.11 2.3 5.7 0.14 2.3 5.2 0.21 2.1 4.5 0.20 1.6 3.9 0.14 1.0 3.0 -0.00 0.6 2.9 -0.11 0.6 2.7 -0.11 0.6 2.7 FREQUENCY S11 S21 S12 S22 KS21 MAG2 (GHz) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG (dB) (dB) VDS = -2 V, IDS = 10 mA 0.1 0.999 -0.7 1.574 -0.3 .002 135.9 .687 179.7 0.2 1.000 -1.5 1.575 -1.3 .005 96.9 .686 179.2 0.5 0.998 -3.6 1.569 -2.9 .012 87.2 .687 177.8 1.0 0.997 -7.4 1.565 -6.1 .022 87.9 .685 175.9 2.0 0.998 -14.7 1.562 -12.0 .043 82.0 .684 171.3 3.0 0.998 -21.6 1.558 -17.8 .066 79.8 .685 167.5 4.0 0.993 -28.3 1.550 -23.6 .087 75.1 .680 164.0 5.0 0.990 -34.8 1.525 -28.9 .110 71.7 .678 159.7 6.0 0.982 -41.3 1.518 -34.4 .132 67.0 .680 156.3 7.0 0.966 -48.0 1.472 -39.7 .155 61.7 .677 153.1 8.0 0.964 -54.4 1.463 -46.0 .172 57.8 .680 149.6 9.0 0.961 -59.9 1.395 -52.0 .193 55.0 .684 145.7 10.0 0.961 -65.9 1.401 -56.2 .220 51.0 .690 140.6 12.0 0.974 -76.3 1.376 -65.7 .268 40.8 .700 128.7 14.0 0.990 -86.5 1.378 -75.6 .319 28.9 .696 116.0 16.0 0.998 -97.1 1.383 -85.8 .364 17.1 .651 104.3 18.0 0.985 -107.9 1.350 -96.1 .417 6.0 .612 95.2 20.0 0.982 -119.1 1.273 -104.0 .448 -2.0 .582 87.1 22.0 0.995 -129.7 1.173 -112.5 .485 -11.7 .582 74.2 24.0 1.056 -140.0 1.121 -122.6 .513 -18.5 .611 61.8 26.0 1.132 -150.8 1.118 -135.6 .537 -27.8 .606 48.3 26.5 1.123 -153.5 1.119 -139.9 .539 -30.6 .584 45.2 FREQUENCY S11 S21 S12 S22 KS21 MAG2 (GHz) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG (dB) (dB) VDS = -2 V, IDS = 30 mA See notes on back page. -0.33 3.9 29.0 -0.09 3.9 25.0 0.06 3.9 21.2 0.02 3.9 18.5 0.01 3.9 15.6 -0.01 3.8 13.7 0.03 3.8 12.5 0.02 3.7 11.4 0.06 3.6 10.6 0.11 3.4 9.8 0.13 3.3 9.3 0.13 2.9 8.6 0.10 2.9 8.0 0.07 2.8 7.1 0.07 2.8 6.3 0.10 2.8 5.8 0.17 2.6 5.1 0.15 2.1 4.5 0.08 1.4 3.8 -0.07 1.0 3.4 -0.18 1.0 3.2 -0.15 1.0 3.2 NE23300 j100 j50 j25 j10 -j100 -j50 -j25 0 26.5 GHz S22 .1 GHz S11 .1 GHz 26.5 GHz 10 25 50 100 +90 ˚ +60 ˚ +30 ˚ +120 ˚ -150 ˚ -120 ˚ -90 ˚ -60 ˚ -30 ˚ 0 ˚ S21 .1 GHz S12 .1 GHz 26.5 GHz +150 ˚ +180 ˚ – 26.5 GHz |
同様の部品番号 - NE23300 |
|
同様の説明 - NE23300 |