データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NE25339 データシート(PDF) 5 Page - NEC

部品番号 NE25339
部品情報  GENERAL PURPOSE DUAL-GATE GaAs MESFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NE25339 データシート(HTML) 5 Page - NEC

  NE25339 Datasheet HTML 1Page - NEC NE25339 Datasheet HTML 2Page - NEC NE25339 Datasheet HTML 3Page - NEC NE25339 Datasheet HTML 4Page - NEC NE25339 Datasheet HTML 5Page - NEC NE25339 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Frequency:
0.1 to 1.5 GHz
Bias:
VDS = 3 V, Vg1s= -1.45 V, Vg2s= 1 V, ID = 3 mA
SCHEMATIC
NOTES:
1. This UGW value scales the model parameters on page 1.
2. This N value is the number of gate fingers and scales the
model parameters on page 1.
UNITS
Parameter
Units
capacitance
picofarads
inductance
nanohenries
resistance
ohms
PORT
P1
port = 3
PORT
Pgate1
port = 1
CAP
CpkgG1G2
C = 0.21
IND
Lg1
L = 1.00e-02
CAP
Cg2s
C = 0.25
CAP
CpkgG1S
C = 0.15
PORT
P4
port = 4
Pdrain
port = 2
CAP
CpkgG2D
C = 0.15
CAP
Cg2d
C = 0.15
CAP
Cg1d
C = 4.30e-02
CAP
CpkgDS
C = 0.21
CAP
Cg1s
C = 1.00e-02
IND
Ls
L = 3
IND
Ld
L = 1.30e-02
RES
Rg2
R = 0.2
RES
Rd
R = 4.50
RES
R12
R = 0.10
RES
Rg1
R = 0.2
RES
Rs
R = 5.30
EEFET3
FET1
UGW=800
N=4
FILE=720 m_b.mdif
MODE=nonlinear
IND
Lg2
L = 2.50
EEFET3
FET2
UGW=800
N=4
FILE=720 m_t.mdif
MODE=nonlinear
PORT
NE25339


同様の部品番号 - NE25339

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NE25339 NEC-NE25339 Datasheet
160Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE DUAL-GATE GaAs MESFET
More results

同様の説明 - NE25339

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
NE25337 NEC-NE25337 Datasheet
160Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE DUAL-GATE GaAs MESFET
NE25139 NEC-NE25139 Datasheet
54Kb / 7P
   GENERAL PURPOSE DUAL-GATE GaAS MESFET
NE25137 NEC-NE25137 Datasheet
186Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE DUAL GATE GAAS MESFET
logo
California Eastern Labs
NE25118 CEL-NE25118 Datasheet
51Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE DUAL-GATE GaAS MESFET
logo
NEC
NE25118 NEC-NE25118 Datasheet
45Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE DUAL-GATE GaAS MESFET
logo
California Eastern Labs
NE25139 CEL-NE25139 Datasheet
58Kb / 7P
   GENERAL PURPOSE DUAL-GATE GaAS MESFET
logo
NEC
NE76100 NEC-NE76100_99 Datasheet
53Kb / 8P
   GENERAL PURPOSE GaAs MESFET
logo
Infineon Technologies A...
CFY27 INFINEON-CFY27 Datasheet
572Kb / 8P
   HiRel Ku-Band GaAs General Purpose MESFET
September 99
logo
NEC
NE76184AS NEC-NE76184AS Datasheet
52Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE L TO X-BAND GaAs MESFET
NE721S01 NEC-NE721S01 Datasheet
32Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE L TO X-BAND GaAs MESFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com