データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB200 データシート(PDF) 3 Page - Schneider Electric

部品番号 QOB200
部品情報  Mini Switch, QO, 60 A, 2P, 240 V, 10 kA, Bolt on
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QOB200 データシート(HTML) 3 Page - Schneider Electric

  QOB200 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB200 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric QOB200 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Product data sheet
Dimensions Drawings
QOB200
Approximate Dimensions
3


同様の部品番号 - QOB200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB2000 SCHNEIDER-QOB2000 Datasheet
129Kb / 3P
   Mini Switch, QO, 100 A, 2P, 240 V, 10 kA, Bolt on
More results

同様の説明 - QOB200

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB2000 SCHNEIDER-QOB2000 Datasheet
129Kb / 3P
   Mini Switch, QO, 100 A, 2P, 240 V, 10 kA, Bolt on
QOB260H SCHNEIDER-QOB260H Datasheet
140Kb / 3P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2602100 SCHNEIDER-QOB2602100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Alarm Switch
QOB300 SCHNEIDER-QOB300 Datasheet
152Kb / 3P
   Mini Switch, QO, 60 A, 3P, 240 V, 10 kA, Bolt on
QOB26035 SCHNEIDER-QOB26035 Datasheet
123Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2601201 SCHNEIDER-QOB2601201 Datasheet
136Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1B
QOB260FT SCHNEIDER-QOB260FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB2601200 SCHNEIDER-QOB2601200 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Aux Switch 1A
QOB2105252 SCHNEIDER-QOB2105252 Datasheet
127Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2105237 SCHNEIDER-QOB2105237 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com