データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

QOB215VH35 データシート(PDF) 1 Page - Schneider Electric

部品番号 QOB215VH35
部品情報  Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QOB215VH35 データシート(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  QOB215VH35 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB215VH35 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product data sheet
Characteristics
QOB215VH35
Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,
50Deg
Price** : 171.00 USD
Main
Product
Miniature circuit-breaker
Range
QO
Current Rating
15 A
Voltage Rating
120/240 V AC
240 V AC
120 V AC
Mounting Type
Bolt-on
Number of Poles
2P
Circuit Breaker Type
Standard
Ratings
Not rated
Electrical Connection
Pressure plate
Complementary
Inturrupt Rating
22 kA 120/240 V AC 50/60 Hz
22 kA 240 V AC 50/60 Hz
22 kA 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces
2
Wire Size
AWG 14...AWG 8 copper or aluminium
Tightening torque
40.71 lbf.in (4.6 N.m)
Height
76.20 mm (3 in)
Depth
73.91 mm (2.91 in)
Width
38.10 mm (1.5 in)
Environment
Certifications
UL listed
CSA
Ambient Rating
122 °F (50 °C)
Dec 30, 2019
1


同様の部品番号 - QOB215VH35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB215VH SCHNEIDER-QOB215VH Datasheet
112Kb / 2P
   QO mini breaker, 15 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, bolt on
QOB215VH1021 SCHNEIDER-QOB215VH1021 Datasheet
146Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB215VH1042 SCHNEIDER-QOB215VH1042 Datasheet
128Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB215VH5237 SCHNEIDER-QOB215VH5237 Datasheet
118Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB215VHFT SCHNEIDER-QOB215VHFT Datasheet
103Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,FT
More results

同様の説明 - QOB215VH35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
QOB220VH35 SCHNEIDER-QOB220VH35 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB225VH35 SCHNEIDER-QOB225VH35 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB250VH35 SCHNEIDER-QOB250VH35 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2100VH35 SCHNEIDER-QOB2100VH35 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
Dec 30, 2019
QOB240VH35 SCHNEIDER-QOB240VH35 Datasheet
116Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,50Deg
QOB230VH35 SCHNEIDER-QOB230VH35 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB2150VH35 SCHNEIDER-QOB2150VH35 Datasheet
136Kb / 2P
   Mini CB, QO, 150 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB21535 SCHNEIDER-QOB21535 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB215VH5237 SCHNEIDER-QOB215VH5237 Datasheet
118Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB115VH35 SCHNEIDER-QOB115VH35 Datasheet
106Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 1P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com