データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NBN7-12GK50-E1-M データシート(PDF) 2 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

部品番号 NBN7-12GK50-E1-M
部品情報  Inductive sensor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PF [Pepperl+Fuchs Inc.]
ホームページ  https://www.pepperl-fuchs.com/
Logo PF - Pepperl+Fuchs Inc.

NBN7-12GK50-E1-M データシート(HTML) 2 Page - Pepperl+Fuchs Inc.

  NBN7-12GK50-E1-M Datasheet HTML 1Page - Pepperl+Fuchs Inc. NBN7-12GK50-E1-M Datasheet HTML 2Page - Pepperl+Fuchs Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Germany: +49 621 776 4411
Pepperl+Fuchs Group
Refer to “General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information”.
USA: +1 330 486 0001
Singapore: +65 6779 9091
www.pepperl-fuchs.com
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
Inductive sensor
NBN7-12GK50-E1-M
2
Installation Hint
Interference immunity in accordance with
DIN ISO 11452-2: 100 V/m
Frequency band 20 MHz up to 2 GHz
Mains-borne interference in accordance with ISO
7637-2: Pulse
1
2a
2b
3 a
3b
4
5
Severity level
III III
III
III
III
III
III
Failure criterion
C
A
C
A
A
A
B
EN 61000-4-2:
CD: 8 kV /
AD: 15 kV
Severity level
IV
IV
EN 61000-4-3:
30 V/m (80...2500 MHz)
Severity level
IV
EN 61000-4-4:
2 kV
Severity level
III
EN 61000-4-6:
10 V (0.01...80 MHz)
Severity level
III
EN 55011:
Class A


同様の部品番号 - NBN7-12GK50-E1-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBN7-12GK50-E0-M PF-NBN7-12GK50-E0-M Datasheet
281Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN7-12GK50-E2-M PF-NBN7-12GK50-E2-M Datasheet
274Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN7-12GK50-E3-M PF-NBN7-12GK50-E3-M Datasheet
278Kb / 2P
   Inductive sensor
More results

同様の説明 - NBN7-12GK50-E1-M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBB8-18GM50-E2-Y278765 PF-NBB8-18GM50-E2-Y278765 Datasheet
165Kb / 1P
   Inductive sensor
NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 PF-NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 Datasheet
211Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E0-M PF-NBN40-U1-E0-M Datasheet
298Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E3-M PF-NBN40-U1-E3-M Datasheet
296Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ8-18GK-SN-50M PF-NJ8-18GK-SN-50M Datasheet
210Kb / 2P
   Inductive sensor
NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 PF-NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 Datasheet
260Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB2-12GM60-B3-V1 PF-NCB2-12GM60-B3-V1 Datasheet
259Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB5-18GM60-B3B-V1 PF-NCB5-18GM60-B3B-V1 Datasheet
292Kb / 3P
   Inductive sensor
NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 PF-NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 Datasheet
226Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ2-12GM40-E PF-NJ2-12GM40-E Datasheet
134Kb / 1P
   Inductive sensor
NBB2-F29-A2-5M PF-NBB2-F29-A2-5M Datasheet
164Kb / 1P
   Inductive sensor
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com