データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5258 データシート(PDF) 10 Page - Analog Devices

部品番号 AD5258
部品情報  Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5258 データシート(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD5258 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5258 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD5258
Rev. 0 | Page 10 of 24
250
–150
–100
–50
0
50
100
150
200
0
8
16
24
65
40
48
56
64
CODE (Decimal)
1k
10k
50k
100k
Figure 18. Rheostat Mode Tempco (
ΔRAB ×10
6)/( RAB × ∆T) vs. Code
120
100
–20
0
20
40
60
80
0
8
16
24
65
40
48
56
64
CODE (Decimal)
1k
50k
10k
100k
Figure 19. Potentiometer Mode Tempco (
ΔVW × 10
6)/( VW × ΔT) vs. Code
350
300
0
50
100
150
200
250
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
RWB @ VDD = 2.7V
RWB @ VDD = 5.5V
Figure 20. RWB vs. Temperature
120
100
80
60
40
20
0
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
10k Rt @ VDD = 5.5V
1k Rt @ VDD = 5.5V
50k Rt @ VDD = 5.5V
100k Rt @ VDD = 5.5V
Figure 21. Total Resistance vs. Temperature
–54
–60
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
10k
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
20H
10H
08H
04H
02H
01H
Figure 22. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 1 k
20H
10H
08H
04H
02H
01H
–54
–60
–48
–42
–36
–30
–24
–18
–12
–6
0
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
Figure 23. Gain vs. Frequency vs. Code, RAB = 10 k


同様の部品番号 - AD5258

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5258BRMZ1 AD-AD5258BRMZ1 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5258BRMZ1-R7 AD-AD5258BRMZ1-R7 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5258BRMZ1-RL7 AD-AD5258BRMZ1-RL7 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5258BRMZ10 AD-AD5258BRMZ10 Datasheet
1Mb / 75P
   ADSP-BF506F EZ-KIT Lite짰 Evaluation System Manual
Revision 1.0 December2009
AD5258BRMZ10 AD-AD5258BRMZ10 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
More results

同様の説明 - AD5258

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5258BRMZ1-RL7 AD-AD5258BRMZ1-RL7 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5259 AD-AD5259 Datasheet
245Kb / 14P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 256-Position, Digital Potentiometer
Rev. PrJ 7/22/04
AD5258 AD-AD5258_15 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, IC-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5233 AD-AD5233_15 Datasheet
774Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Quad 64-Position Digital Potentiometer
REV. B
AD5259 AD-AD5259_15 Datasheet
606Kb / 24P
   Nonvolatile, IC-Compatible 256-Position, Digital Potentiometer
REV. C
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5247 AD-AD5247 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com