データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SP10U300L データシート(PDF) 3 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

部品番号 SP10U300L
部品情報  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SP10U300L データシート(HTML) 3 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SP10U300L Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP10U300L Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP10U300L Datasheet HTML 3Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
0
20
40
60
80
100
120
150
0
4.0
6.0
8.0
10
2.0
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
LEAD TEMPERATURE (℃)
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
130
REVERSE VOLTAGE. VOLTS
0.1
1
10
100
100
4000
1000
TL m easured at the
cathode band terminal
0
25
50
75
100
125
150
1
10
100
TJ=TJMAX
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
HTTP
://WWW.JINGHENG.CN
3-1
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SP10U300L


同様の部品番号 - SP10U300L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP10U100L JINANJINGHENG-SP10U100L Datasheet
60Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SP10U100L JINGHENG-SP10U100L Datasheet
612Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SP10U100L SAMYANG-SP10U100L Datasheet
932Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP10U100L-TO-277 JINANJINGHENG-SP10U100L-TO-277 Datasheet
60Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SP10U100SL JINGHENG-SP10U100SL Datasheet
631Kb / 3P
   SUPER LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

同様の説明 - SP10U300L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB30100LYT PANJIT-SB30100LYT_16 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR24ALF PANJIT-SR24ALF Datasheet
165Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP20U50L JINANJINGHENG-SP20U50L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR160L JINANJINGHENG-SR160L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260L JINANJINGHENG-SR260L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR540LA JINANJINGHENG-SR540LA Datasheet
66Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045L JINANJINGHENG-SR1045L Datasheet
68Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR240SL JINANJINGHENG-SR240SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260SL JINANJINGHENG-SR260SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR360L JINANJINGHENG-SR360L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045LCT JINANJINGHENG-SR1045LCT Datasheet
74Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com