データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M74HC4049TTR データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

部品番号 M74HC4049TTR
部品情報  HEX BUFFER/CONVERTER (INVERTER)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC4049TTR データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M74HC4049TTR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HC4049TTR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HC4049TTR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HC4049TTR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC4049TTR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC4049TTR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC4049TTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC4049TTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
M74HC4049
3/8
DC SPECIFICATIONS
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (CL = 50 pF, Input tr = tf = 6ns)
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
VIH
High Level Input
Voltage
2.0
1.5
1.5
1.5
V
4.5
3.15
3.15
3.15
6.0
4.2
4.2
4.2
VIL
Low Level Input
Voltage
2.0
0.5
0.5
0.5
V
4.5
1.35
1.35
1.35
6.0
1.8
1.8
1.8
VOH
High Level Output
Voltage
2.0
IO=-20 µA
1.9
2.0
1.9
1.9
V
4.5
IO=-20 µA
4.4
4.5
4.4
4.4
6.0
IO=-20 µA
5.9
6.0
5.9
5.9
4.5
IO=-4.0 mA
4.18
4.31
4.13
4.10
6.0
IO=-5.2 mA
5.68
5.8
5.63
5.60
VOL
Low Level Output
Voltage
2.0
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
V
4.5
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
6.0
IO=20 µA
0.0
0.1
0.1
0.1
4.5
IO=4.0 mA
0.17
0.26
0.33
0.40
6.0
IO=5.2 mA
0.18
0.26
0.33
0.40
II
Input Leakage
Current
6.0
VI = VCC or GND
VI = 13 V
± 0.1
± 0.5
± 1
± 5
± 1
µA
ICC
Quiescent Supply
Current
6.0
VI = VCC or GND
110
20
µA
Symbol
Parameter
Test Condition
Value
Unit
VCC
(V)
CL
(pF)
TA = 25°C
-40 to 85°C
-55 to 125°C
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
tTLH tTHL Output Transition
Time
2.0
50
25
60
75
90
ns
4.5
7
121518
6.0
6
101315
tPLH tPHL Propagation Delay
Time
2.0
50
30
75
95
115
ns
4.5
9
151923
6.0
8
131620
2.0
150
45
100
125
150
4.5
14
20
25
30
6.0
12
17
21
26


同様の部品番号 - M74HC4049TTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M74HC4049 STMICROELECTRONICS-M74HC4049 Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
M74HC4049B1R STMICROELECTRONICS-M74HC4049B1R Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
M74HC4049C1R STMICROELECTRONICS-M74HC4049C1R Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
M74HC4049F1R STMICROELECTRONICS-M74HC4049F1R Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
M74HC4049M1R STMICROELECTRONICS-M74HC4049M1R Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
More results

同様の説明 - M74HC4049TTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
M54HC4049 STMICROELECTRONICS-M54HC4049 Datasheet
248Kb / 11P
   HC4050 HEX BUFFER/CONVERTER HC4049 HEX BUFFER/CONVERTER INVERTER
M54HC4049 STMICROELECTRONICS-M54HC4049_04 Datasheet
311Kb / 9P
   RAD-HARD HEX BUFFER/CONVERTER (INVERTER)
logo
Hitachi Semiconductor
HD14049UB HITACHI-HD14049UB Datasheet
67Kb / 6P
   Hex Inverter/Buffer
logo
ON Semiconductor
MC10195 ONSEMI-MC10195_02 Datasheet
87Kb / 4P
   Hex Inverter/Buffer
January, 2002 ??Rev. 7
MC10195 ONSEMI-MC10195 Datasheet
102Kb / 4P
   Hex Inverter/Buffer
1996 REV 5
logo
System Logic Semiconduc...
SL4502B SLS-SL4502B Datasheet
42Kb / 5P
   Strobed Hex Inverter/Buffer
logo
NXP Semiconductors
HEF4502B PHILIPS-HEF4502B Datasheet
41Kb / 4P
   Strobed hex inverter/buffer
January 1995
logo
STMicroelectronics
HCF4502B STMICROELECTRONICS-HCF4502B_02 Datasheet
156Kb / 9P
   STROBED HEX INVERTER/BUFFER
logo
Motorola, Inc
MC14502B MOTOROLA-MC14502B Datasheet
233Kb / 6P
   Strobed Hex Inverter/Buffer
logo
STMicroelectronics
HCC4502B STMICROELECTRONICS-HCC4502B Datasheet
265Kb / 11P
   STROBED HEX INVERTER/BUFFER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com