データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NAUSB-W データシート(PDF) 2 Page - Neutrik AG

部品番号 NAUSB-W
部品情報  Reversible USB 2.0 gender changer (type A and B), Nickel D-housing
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEUTRIK [Neutrik AG]
ホームページ  https://www.neutrik.us/en-us
Logo NEUTRIK - Neutrik AG

NAUSB-W データシート(HTML) 2 Page - Neutrik AG

  NAUSB-W Datasheet HTML 1Page - Neutrik AG NAUSB-W Datasheet HTML 2Page - Neutrik AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Technical Information
Product
Title
NAUSB-W
Connection Type
Adapter
Gender
female
Mechanical
Wiresize
Mounting direction
Front mounting
Chassis shape
D
Lifetime
> 1000 mating cycles
Material
Contact plating
Au
Contacts
Brass (CuZn39Pb3)
Insert
PBTP 15 % GR
Shell
Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating
Nickel
Environmental
Flammability
UL 94 V-0
Standard compliance
USB 2.0 specifications
Temperature range
-25 °C to +85 °C
NAUSB-W
2
/2


同様の部品番号 - NAUSB-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Neutrik AG
NAUSB-W-B NEUTRIK-NAUSB-W-B Datasheet
87Kb / 2P
   Reversible USB 2.0 gender changer (type A and B), black D-housing
More results

同様の説明 - NAUSB-W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Neutrik AG
NAUSB3 NEUTRIK-NAUSB3 Datasheet
570Kb / 6P
   Reversible USB 3.0 gender changer (type A and B), Nickel D-housing
NAUSB-W-B NEUTRIK-NAUSB-W-B Datasheet
87Kb / 2P
   Reversible USB 2.0 gender changer (type A and B), black D-housing
NAUSB3-B NEUTRIK-NAUSB3-B Datasheet
653Kb / 6P
   Reversible USB 3.0 gender changer (type A and B), black D-housing
logo
HARTING Technology Grou...
09-14-001-4701 HARTING-09-14-001-4701 Datasheet
453Kb / 2P
   Han USB module, female gender changer
logo
Adam Technologies, Inc.
MGC-25S-25S-JS-JS ADAM-TECH-MGC-25S-25S-JS-JS Datasheet
103Kb / 1P
   MINI GENDER CHANGER
logo
Assmann Electronics Inc...
AB411-R ASSMANN-AB411-R Datasheet
90Kb / 1P
   Mini Gender Changer
AB412-R ASSMANN-AB412-R Datasheet
97Kb / 1P
   Mini Gender Changer
AB414-R ASSMANN-AB414-R Datasheet
106Kb / 1P
   Mini Gender Changer
AB418-R ASSMANN-AB418-R Datasheet
104Kb / 1P
   Mini Gender Changer
logo
Rosenberger Hochfrequen...
L99-989-800 ROSENBERGER-L99-989-800 Datasheet
725Kb / 2P
   USB 2.0 A MALE TO USB 2.0 TYPE-B
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com