データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMG3007NT1 データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

部品番号 MMG3007NT1
部品情報  Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MMG3007NT1 データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button MMG3007NT1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
6
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
MMG3007NT1
50 OHM APPLICATION CIRCUIT: 300--3600 MHz
Figure 17. 50 Ohm Test Circuit Schematic
RF
OUTPUT
RF
INPUT
VSUPPLY
C3
C4
Z1
Z2
C1
Z5
C2
R1
L1
VCC
Z4
Z3
DUT
Figure 18. S21, S11 and S22 versus Frequency
--30
30
f, FREQUENCY (MHz)
S22
800
20
10
0
--10
--20
Figure 19. 50 Ohm Test Circuit Component Layout
C1
L1
C2
R1
C4
C3
Z1, Z5
0.347 x 0.058 Microstrip
Z2
0.575 x 0.058 Microstrip
Z3
0.172 x 0.058 Microstrip
Z4
0.403 x 0.058 Microstrip
PCB
Getek Grade ML200C, 0.031, r =4.1
S21
S11
1300
300
1800
2300
2800
3300
3800
MMG30XX
Rev 2
VCC =5 Vdc
Table 9. 50 Ohm Test Circuit Component Designations and Values
Part
Description
Part Number
Manufacturer
C1, C2
150 pF Chip Capacitors
C0603C151J5RAC
Kemet
C3
0.01 F Chip Capacitor
C0603C103J5RAC
Kemet
C4
1000 pF Chip Capacitor
C0603C102J5RAC
Kemet
L1
56 nH Chip Inductor
HK160856NJ--T
Taiyo Yuden
R1
0 Ω Chip Resistor
ERJ3GEY0R00V
Panasonic


同様の部品番号 - MMG3007NT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1 Datasheet
215Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor(InGaP HBT)
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1 Datasheet
366Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1_12 Datasheet
366Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor
More results

同様の説明 - MMG3007NT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3009NT1 FREESCALE-MMG3009NT1 Datasheet
224Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1 Datasheet
220Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3009NT1 NXP-MMG3009NT1 Datasheet
413Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1_08 Datasheet
308Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3011NT1 NXP-MMG3011NT1 Datasheet
416Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
MMG3010NT1 NXP-MMG3010NT1 Datasheet
364Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 5, 3/2008
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3009NT1 FREESCALE-MMG3009NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3011NT1 FREESCALE-MMG3011NT1 Datasheet
305Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3008NT1 FREESCALE-MMG3008NT1 Datasheet
222Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor(InGaP HBT)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com