データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMG3007NT1 データシート(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

部品番号 MMG3007NT1
部品情報  Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MMG3007NT1 データシート(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button MMG3007NT1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors MMG3007NT1 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
8
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
MMG3007NT1
50 OHM TYPICAL CHARACTERISTICS
Table 10. Common Emitter S--Parameters (VCC =5 Vdc, TA =25C, 50 Ohm System) (continued)
f
MHz
S11
S21
S12
S22
|S11|

|S21|

|S12|

|S22|

2300
0.14158
86.951
6.30389
80.681
0.08971
--19.632
0.15572
172.537
2350
0.14606
85.398
6.23166
78.989
0.09007
--20.321
0.15962
170.114
2400
0.15065
83.971
6.16179
77.288
0.09053
--20.98
0.16279
167.517
2450
0.15511
82.457
6.09153
75.581
0.09088
--21.711
0.16641
165.072
2500
0.15948
80.991
6.02115
73.906
0.09142
--22.394
0.16996
162.826
2550
0.16385
79.722
5.95767
72.273
0.09177
--23.024
0.17342
160.459
2600
0.16854
78.35
5.89249
70.612
0.09216
--23.702
0.17676
157.989
2650
0.17283
76.864
5.82721
68.994
0.09255
--24.506
0.17953
155.564
2700
0.17698
75.562
5.76221
67.358
0.09293
--25.194
0.18268
153.165
2750
0.18126
74.328
5.70193
65.748
0.09333
--25.926
0.18543
150.629
2800
0.1858
72.976
5.64062
64.155
0.09391
--26.671
0.18837
148.259
2850
0.18957
71.773
5.58104
62.533
0.09428
--27.402
0.19087
145.593
2900
0.19403
70.699
5.52616
60.973
0.09472
--28.203
0.19395
143.044
2950
0.19798
69.575
5.46422
59.362
0.09518
--28.947
0.19629
140.485
3000
0.20132
68.53
5.41159
57.778
0.09558
--29.733
0.19941
137.461
3050
0.20676
67.445
5.36032
56.228
0.09592
--30.462
0.20221
135.101
3100
0.21059
66.347
5.30349
54.654
0.09653
--31.263
0.20477
132.383
3150
0.21388
65.517
5.25234
53.104
0.09687
--32.035
0.20796
129.58
3200
0.21774
64.628
5.20188
51.53
0.09729
--32.944
0.21083
126.913
3250
0.22229
63.76
5.15023
49.962
0.09771
--33.702
0.21442
124.314
3300
0.22492
62.653
5.10104
48.396
0.09812
--34.531
0.21656
121.289
3350
0.2287
61.882
5.05108
46.866
0.09855
--35.414
0.22001
118.535
3400
0.23228
60.924
5.00022
45.297
0.099
--36.284
0.2241
115.888
3450
0.2365
60.161
4.95117
43.756
0.09926
--37.17
0.22826
113.148
3500
0.24039
59.326
4.90461
42.216
0.09948
--38.046
0.23275
110.547
3550
0.24401
58.457
4.85739
40.692
0.09979
--38.943
0.23669
107.983
3600
0.24834
57.659
4.80824
39.155
0.10008
--39.768
0.24177
105.495


同様の部品番号 - MMG3007NT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1 Datasheet
215Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor(InGaP HBT)
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1 Datasheet
366Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1_12 Datasheet
366Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor
More results

同様の説明 - MMG3007NT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3009NT1 FREESCALE-MMG3009NT1 Datasheet
224Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1 Datasheet
220Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3009NT1 NXP-MMG3009NT1 Datasheet
413Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1_08 Datasheet
308Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3011NT1 NXP-MMG3011NT1 Datasheet
416Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
MMG3010NT1 NXP-MMG3010NT1 Datasheet
364Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 5, 3/2008
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3009NT1 FREESCALE-MMG3009NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3011NT1 FREESCALE-MMG3011NT1 Datasheet
305Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3008NT1 FREESCALE-MMG3008NT1 Datasheet
222Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor(InGaP HBT)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com