データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M9F52345 データシート(PDF) 1 Page - Schneider Electric

部品番号 M9F52345
部品情報  Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 45 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SCHNEIDER [Schneider Electric]
ホームページ  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

M9F52345 データシート(HTML) 1 Page - Schneider Electric

  M9F52345 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric M9F52345 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric M9F52345 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Product data sheet
Characteristics
M9F52345
Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 45 A - C Curve -
240 V - 10 kA - UL 489
Product availability : Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility
Price** : 395.00 USD
Main
Range
Multi 9
Product name
Multi 9 C60
Product or component type
Miniature circuit-breaker
Device short name
C60BPR
Device application
Distribution
Poles description
3P
Number of protected poles
3
Line Rated Current
45 A 77 °F (25 °C) EN/IEC 60947-2
Network type
AC
Trip unit technology
Thermal-magnetic
Curve code
C
Breaking capacity
6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2
10 kA Icu 415 V AC EN/IEC 60947-2
20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2
6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2
10 kA Icu 415 V AC GB 14048.2
20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2
10 kA AIR 240 V AC UL 489
10 kA AIR 240 V AC CSA C22.2 No 5
Suitability for isolation
Yes EN/IEC 60947-2
Standards
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
Product certifications
IEC
CCC
CSA
UL
Mar 19, 2020
1


同様の部品番号 - M9F52345

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
M9F52340 SCHNEIDER-M9F52340 Datasheet
101Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 40 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
More results

同様の説明 - M9F52345

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Schneider Electric
M9F53345 SCHNEIDER-M9F53345 Datasheet
101Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 45 A - D Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F52245 SCHNEIDER-M9F52245 Datasheet
92Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 2P - 45 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F52145 SCHNEIDER-M9F52145 Datasheet
83Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 1P - 45 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F52350 SCHNEIDER-M9F52350 Datasheet
101Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 50 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F52340 SCHNEIDER-M9F52340 Datasheet
101Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 40 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F52363 SCHNEIDER-M9F52363 Datasheet
101Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 63 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F42345 SCHNEIDER-M9F42345 Datasheet
108Kb / 3P
   Multi 9 - C60BP - MCB - 3P - 45 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F53145 SCHNEIDER-M9F53145 Datasheet
83Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 1P - 45 A - D Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F54145 SCHNEIDER-M9F54145 Datasheet
83Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 1P - 45 A - Z Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
M9F53340 SCHNEIDER-M9F53340 Datasheet
101Kb / 3P
   Multi 9 - C60BPR - MCB - 3P - 40 A - D Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com