データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM205-L データシート(PDF) 2 Page - Formosa MS

部品番号 FM205-L
部品情報  Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FM205-L データシート(HTML) 2 Page - Formosa MS

  FM205-L Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FM205-L Datasheet HTML 2Page - Formosa MS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
.1
1.0
10
100
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FM201-L THRU FM207-L)
FIG.3 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
0
10
20
30
40
50
1
10
50
100
0
20
40
60
80
100 120 140
.1
.01
1
10
100
FIG.1-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE,(V)
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
.01
Tj=100 C
Tj=25 C
Tj=25 C
Tj=25 C
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
175
150
125
100
75
50
25
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
0.4
0
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive Or Inductive Load
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
AMBIENT TEMPERATURE,( C)


同様の部品番号 - FM205-L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM205-L FORMOSA-FM205-L Datasheet
59Kb / 7P
   Chip General Purpose Rectifiers
More results

同様の説明 - FM205-L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FM4003 FORMOSA-FM4003 Datasheet
21Kb / 1P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4007 FORMOSA-FM4007 Datasheet
21Kb / 1P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4002 FORMOSA-FM4002 Datasheet
21Kb / 1P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4004 FORMOSA-FM4004 Datasheet
21Kb / 1P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4005 FORMOSA-FM4005 Datasheet
21Kb / 1P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
MRA4001T3 FORMOSA-MRA4001T3 Datasheet
69Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4001-FM4007 FORMOSA-FM4001-FM4007 Datasheet
77Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4001-MH FORMOSA-FM4001-MH Datasheet
78Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4001-MT FORMOSA-FM4001-MT Datasheet
77Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
FM4001-L FORMOSA-FM4001-L Datasheet
69Kb / 2P
   Chip Silicon Rectifier - Glass passivated type
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com