データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R-6212P データシート(PDF) 3 Page - Recom International Power

部品番号 R-6212P
部品情報  INNOLINE DC/DC-Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RECOM [Recom International Power]
ホームページ  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

R-6212P データシート(HTML) 3 Page - Recom International Power

  R-6212P Datasheet HTML 1Page - Recom International Power R-6212P Datasheet HTML 2Page - Recom International Power R-6212P Datasheet HTML 3Page - Recom International Power R-6212P Datasheet HTML 4Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
136
www.recom-international.com
24-August-2005
Tolerance:
± 0.25 mm
R-6xxxP_D
Series
Characteristics
INNOLINE
DC/DC-Converter
Iout (A)
2.0
1.5
1.0
0.1
0.5
Vin = 9V
Vin = 12V
Vin = 26V
80
60
70
50
82.5
85.0
87.5
90.0
92.5
100.0
100
60
20
40
Iout (A)
0
2.0
1.5
1.0
0.1
0.5
80
Vin = 26V
Vin = 12V
Vin = 9V
Iout (A)
2.0
1.5
1.0
0.1
0.5
Vin = 12V
Vin = 24V
Vin = 38V
Vin = 9V
80
60
70
50
82.5
85.0
87.5
90.0
92.5
100
R-623.3 / R-613.3
Efficiency vs Output Current
R-625.0 / R-615.0
Efficiency vs Output Current
100
60
20
40
Iout (A)
0
2.0
1.5
1.0
0.1
0.5
80
Vin = 24V
Vin = 12V
Vin = 9V
Vin = 38V
R-623.3 / R-613.3
Ripple vs Output Current
R-625.0 / R-615.0
Ripple vs Output Current
Pin Connections
Pin #
Name
Description
1
ON / OFF
Input pin : Active low (less than 0.8V) to disable the device
2, 3, 4
Vin
Power input
5, 6, 7, 8
GND
Input and output ground (common)
9 , 10 , 11,
Vout
Power output
12
Vout-Adj
With external resistors R1,R2 to selected output voltage
Package Style and Pinning (mm)
Bottom
View
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.54
0.7
4.0
15.00
32.20
10 11 12
9.1
0.2
Bottom
View
4.0
0.7
0.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.54
0.7
15.00
32.20
10 11 12
9.1
0.2
RECOM
R- 615.0P
RECOM
R- 615.0D
2.13
2.13
3rd angle
projection
SIP12 PIN Package


同様の部品番号 - R-6212P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Recom International Pow...
R-6212P RECOM-R-6212P Datasheet
93Kb / 4P
   1-2 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-6212P RECOM-R-6212P Datasheet
91Kb / 4P
   1-2 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
More results

同様の説明 - R-6212P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Recom International Pow...
R-723.3P RECOM-R-723.3P Datasheet
90Kb / 5P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R05TR244872 RECOM-R05TR244872 Datasheet
97Kb / 3P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA Datasheet
110Kb / 6P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R12-180S15P RECOM-R12-180S15P Datasheet
83Kb / 2P
   INNOLINE DC/DC-Converter
logo
Wall Industries,Inc.
JF48S12-1250 WALL-JF48S12-1250 Datasheet
766Kb / 15P
   DC/DC Converter
JFW24S15-1000 WALL-JFW24S15-1000 Datasheet
1Mb / 16P
   DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
DFEC40W P-DUKE-DFEC40W_14 Datasheet
325Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
DFEC60 P-DUKE-DFEC60_14 Datasheet
321Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
FKC08 P-DUKE-FKC08_14 Datasheet
582Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
UFEC15W P-DUKE-UFEC15W_14 Datasheet
521Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com