データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZT2222AT3G データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 PZT2222AT3G
部品情報  NPN SILICON TRANSISTOR SURFACE MOUNT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

PZT2222AT3G データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  PZT2222AT3G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor PZT2222AT3G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor PZT2222AT3G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor PZT2222AT3G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor PZT2222AT3G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor PZT2222AT3G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
PZT2222AT1
3
Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
Vi
90%
10%
tp
tr
0
VCC
R2
R1
Vi
D.U.T.
Vo
Figure 1. Input Waveform and Test Circuit for Determining Delay Time and Rise Time
Figure 2. Input Waveform and Test Circuit for Determining Storage Time and Fall Time
Vi = – 0.5 V to +9.9 V, VCC = +30 V, R1 = 619 Ω, R2 = 200 Ω.
PULSE GENERATOR:
OSCILLOSCOPE:
PULSE DURATION
tp ≤
200 ns
INPUT IMPEDANCE
Zi > 100 kΩ
RISE TIME
tr ≤
2 ns
INPUT CAPACITANCE
Ci <
12 pF
DUTY FACTOR
δ =
0.02
RISE TIME
tr
<
5 ns
tf
100
µs
– 13.8 V
0
+16.2 V
Vi
TIME
VCC
Vo
OSCILLOSCOPE
D.U.T.
Vi
R2
R3
R4
D1
R1
VBB


同様の部品番号 - PZT2222AT3G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
PZT2222AT3G ONSEMI-PZT2222AT3G Datasheet
113Kb / 5P
   NPN Silicon Planar Epitaxial Transistor
August, 2013 ??Rev. 9
More results

同様の説明 - PZT2222AT3G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
CXT2222A CENTRAL-CXT2222A Datasheet
103Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CXT491E CENTRAL-CXT491E Datasheet
73Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
BC846 CENTRAL-BC846 Datasheet
345Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
BC846W CENTRAL-BC846W Datasheet
422Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
BCW31 CENTRAL-BCW31 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CTLT8099-M322S_1210 CENTRAL-CTLT8099-M322S_1210 Datasheet
505Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
BCW65 CENTRAL-BCW65_15 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMPT5551 CENTRAL-CMPT5551_15 Datasheet
328Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CMUT2222A CENTRAL-CMUT2222A_15 Datasheet
349Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CZT2222A CENTRAL-CZT2222A_10 Datasheet
534Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
CZT3019 CENTRAL-CZT3019_10 Datasheet
535Kb / 2P
   SURFACE MOUNT NPN SILICON TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com