データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1273 データシート(PDF) 2 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 2SD1273
部品情報  Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

2SD1273 データシート(HTML) 2 Page - Panasonic Semiconductor

  2SD1273 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor 2SD1273 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor 2SD1273 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2
Power Transistors
2SB1299
PC —Ta
IC —VCE
IC —VBE
VCE(sat) —IC
hFE —IC
fT —IC
Cob —VCB
ton, tstg, tf — IC
Area of safe operation (ASO)
0
160
40
120
80
140
20
100
60
0
60
50
40
30
20
10
(1) T
C=Ta
(2) With a 100
× 100 × 2mm
Al heat sink
(3) With a 50
× 50 × 2mm
Al heat sink
(4) Without heat sink
(P
C=2W)
(1)
(2)
(3)
(4)
Ambient temperature Ta (˚C)
0
–12
–10
–8
–2
–6
–4
0
–12
–10
–8
–6
–4
–2
T
C=25˚C
–80mA
–60mA
–40mA
–20mA
–10mA
–5mA
–2mA
I
B=–100mA
Collector to emitter voltage V
CE
(V)
0
–2.0
–1.6
– 0.4
–1.2
– 0.8
0
–6
–5
–4
–3
–2
–1
V
CE=–4V
25˚C
–25˚C
T
C=125˚C
Base to emitter voltage V
BE
(V)
– 0.01
– 0.1
–1
–10
– 0.03
– 0.3
–3
– 0.01
– 0.03
– 0.1
– 0.3
–1
–3
–10
–30
–100
I
C/IB=40
T
C=100˚C
25˚C
–25˚C
Collector current I
C
(A)
– 0.01
– 0.1
–1
–10
– 0.03
– 0.3
–3
10
10000
1000
100
30
300
3000
V
CE=–4V
T
C=100˚C
25˚C
–25˚C
Collector current I
C
(A)
– 0.01
– 0.1
–1
–10
– 0.03
– 0.3
–3
1
1000
100
10
3
30
300
V
CE=–12V
f=10MHz
T
C=25˚C
Collector current I
C
(A)
–1
–3
–10
–30
–100
1
1000
100
10
3
30
300
I
E=0
f=1MHz
T
C=25˚C
Collector to base voltage V
CB
(V)
0–8
–2
–6
–4
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
100
t
stg
t
on
t
f
Pulsed t
w=1ms
Duty cycle=1%
I
C/IB=40
(–I
B1=IB2)
V
CC=–50V
T
C=25˚C
Collector current I
C
(A)
–1
–10
–100
–1000
–3
–30
–300
0.01
10
1
0.1
0.03
0.3
3
Non
repetitive
pulse
T
C=25˚C
t=1ms
I
CP
I
C
10ms
DC
Collector to emitter voltage V
CE
(V)


同様の部品番号 - 2SD1273

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1273 PANASONIC-2SD1273 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1273 FOSHAN-2SD1273 Datasheet
1,005Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1273A PANASONIC-2SD1273A Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1273A FOSHAN-2SD1273A Datasheet
1,005Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-220F Plastic Package.
More results

同様の説明 - 2SD1273

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
2SB1643 PANASONIC-2SB1643 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB954 PANASONIC-2SB954 Datasheet
47Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB1417 PANASONIC-2SB1417 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB1548 PANASONIC-2SB1548 Datasheet
45Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB930 PANASONIC-2SB930 Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB1393 PANASONIC-2SB1393 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB1553 PANASONIC-2SB1553 Datasheet
52Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB1554 PANASONIC-2SB1554 Datasheet
54Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB928 PANASONIC-2SB928 Datasheet
49Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
2SB929 PANASONIC-2SB929 Datasheet
50Kb / 2P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power amplification)
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com