データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FW360 データシート(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 FW360
部品情報  FW360
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW360 データシート(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  FW360 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device FW360 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FW360
No.7556-5/6
[Pch]
[Nch]
[Pch]
[Pch]
[Nch]
[Nch]
0
0
8
7
9
14
12
10
4
28
6
10
2
1
4
3
6
5
総ゲート電荷量, Qg -- nC
VGS -- Qg
IT05966
VDS=50V
ID=2A
A S O
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
10
1.0
0.1
0.01
23
5 7
0.01
0.1
23
5 7 1.0 23 5 7 10
23
5 7100 2
IT05968
IT05970
Operation in this area
is limited by RDS(on).
Ta=25°C
1パルス
セラミック基板(1200mm2×0.8mm)装着時 1unit
IDP=2A
IDP=8A
≦100µs
0
0
20
40
60
80
100
120
1.5
1.4
1.0
0.5
2.5
2.0
140
160
周囲温度, Ta -- °C
PD -- Ta
IT05972
セラミック基板(1200mm2×0.8mm)装着時,
PW≦10s
1 unit
全損失
0
0
20
40
60
80
100
120
1.5
1.0
0.5
2.5
2.0
1.8
140
160
周囲温度, Ta -- °C
PD -- Ta
IT05971
セラミック基板(1200mm2×0.8mm)装着時,
PW≦10s
1 unit
全損失
0
0
0.4
0.2
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1.4
1.2
1.0
0.6
0.4
0.2
0.8
1.6
2.0
許容損失(FET 2), PD -- W
A S O
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
--10
--1.0
--0.1
--0.01
23
5 7
2
3
5 7
--0.1
--1.0
--10
22
35 7--100
IT05969
Ta=25°C
1パルス
セラミック基板(1200mm2×0.8mm)装着時 1unit
Operation in this area
is limited by RDS(on).
IDP= --8A
IDP= --2A
≦100µs
1ms
10ms
100ms
DC
operation(PW≦10s)
0
0
--8
--7
--9
20
16
14
18
12
10
4
28
6
--10
--2
--1
--4
--3
--6
--5
総ゲート電荷量, Qg -- nC
VGS -- Qg
IT05967
VDS= --50V
ID= --2A
PD(FET1) -- PD(FET2) [Nch, Pch共通]


同様の部品番号 - FW360

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
FW30 ETC1-FW30 Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
logo
Lineage Power Corporati...
FW300A1 LINEAGEPOWER-FW300A1 Datasheet
599Kb / 20P
   dc-dc Converters 36 to 75 Vdc Input, 5 Vdc Output 250 W to 300 W
FW300B1 LINEAGEPOWER-FW300B1 Datasheet
562Kb / 20P
   FW250B1 and FW300B1 Power Modules: dc-dc Converters: 36 Vdc to 75 Vdc Input, 12 Vdc Output; 250 W to 300 W
logo
List of Unclassifed Man...
FW3012-760-NC ETC1-FW3012-760-NC Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
FW3015-760-NC ETC1-FW3015-760-NC Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com