データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STP20NM60A データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

部品番号 STP20NM60A
部品情報  N-CHANNEL 650V@Tjmax - 0.25 Ohm - 20A I짼PAK/TO-220/TO-220FP
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP20NM60A データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STP20NM60A Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP20NM60A Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9/12
STB20NM60A-1/STP20NM60A/STF20NM60A
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.40
2.72
0.094
0.107
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
c2
1.23
1.32
0.048
0.052
D
8.95
9.35
0.352
0.368
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
E
10
10.40
0.393
0.410
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
TO-262 (I2PAK) MECHANICAL DATA


同様の部品番号 - STP20NM60A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP20NM60 STMICROELECTRONICS-STP20NM60 Datasheet
355Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 0.25ohm - 20A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STP20NM60 STMICROELECTRONICS-STP20NM60 Datasheet
440Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.25廓 - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK MDmesh??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STP20NM60 ISC-STP20NM60 Datasheet
318Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STP20NM60FD STMICROELECTRONICS-STP20NM60FD Datasheet
341Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 0.26ohm - 20A TO-220-TO-220FP-TO-247 FDmesh POWER MOSFET (with FAST DIODE)
logo
Inchange Semiconductor ...
STP20NM60FD ISC-STP20NM60FD Datasheet
303Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

同様の説明 - STP20NM60A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP20NE06L STMICROELECTRONICS-STP20NE06L Datasheet
104Kb / 9P
   N - CHANNEL 60V - 0.06 ohm - 20A TO-220/TO-220FP STripFET POWER MOSFET
STP20NE06 STMICROELECTRONICS-STP20NE06 Datasheet
104Kb / 9P
   N - CHANNEL 60V - 0.06 ohm - 20A TO-220/TO-220FP STripFET POWER MOSFET
STP6NB80 STMICROELECTRONICS-STP6NB80 Datasheet
44Kb / 6P
   N - CHANNEL 800V - 1.6 Ohm - 5.7A - TO-220/TO-220FP
September 1998
STP8NM50 STMICROELECTRONICS-STP8NM50_06 Datasheet
288Kb / 14P
   N-channel 550V @ Tjmax - 0.7廓 - 8A - TO-220 - TO-220FP MDmesh??Power MOSFET
STP9NC65 STMICROELECTRONICS-STP9NC65 Datasheet
343Kb / 9P
   N-CHANNEL 650V - 0.75omp - 8A TO-220/TO-220FP PowerMesh?줚I MOSFET
STP20NF06 STMICROELECTRONICS-STP20NF06 Datasheet
275Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.06ohm - 20A TO-220/TO-220FP STripFET II POWER MOSFET
STP20NF06 STMICROELECTRONICS-STP20NF06_07 Datasheet
341Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.06 - 20A - TO-220/TO-220FP STripFET II Power MOSFET
STP5NB90 STMICROELECTRONICS-STP5NB90 Datasheet
44Kb / 6P
   N - CHANNEL 900V - 2.3 ohm - 5A - TO-220/TO-220FP PowerMESH MOSFET
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60_07 Datasheet
364Kb / 16P
   N-channel 650V TJmax - 0.4OHM - 11A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STP9NK65Z STMICROELECTRONICS-STP9NK65Z Datasheet
158Kb / 7P
   N-CHANNEL 650V - 1ohm - 7A TO-220/TO-220FP Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
July 2003
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com