データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼
品番検索
         詳細検索


XP03316 データシート(Datasheet) 3 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号. XP03316
部品情報  Silicon NPN epitaxial planar type
ダウンロード  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo 

   
 3 page
background image
XP03316
3
SJJ00281AED
Characteristics charts of Tr1
IC  VCE
VCE(sat)  IC
hFE  IC
Cob  VCB
IO  VIN
VIN  IO
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
Collector current I
C (mA)
Ta
= 85°C
–25
°C
25
°C
IC / IB
= 10
1
10
100
1 000
0
50
100
150
200
250
300
350
Collector current I
C (mA)
Ta
= 85°C
–25
°C
25
°C
VCE
= 10V
010
20
30
40
1
10
Collector-base voltage V
CB (V)
f
= 1 MHz
Ta
= 25°C
05
4
13
2
0.1
1 000
100
10
1
Input voltage V
IN (V)
VO
= 5 V
Ta
= 25°C
0.1
1
10
100
0.1
10
1
Output current I
O (mA)
VO
= 0.2 V
Ta
= 25°C
012
10
8
26
4
Collector-emitter voltage V
CE (V)
0
140
120
100
60
80
40
20
0.1 mA
0.2 mA
0.3 mA
0.4 mA
0.5 mA
0.6 mA
0.7 mA
0.8 mA
0.9 mA
IB
= 1.0 mA
Ta
= 25°C




Html ページ

1  2  3  4  5 


Datasheet Download



関連電子部品番号

部品番号コンポーネントの説明Html Viewメーカー
XP01211Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SD1752Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
XN0F256Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SC5845Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SC5788Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
MT6L03AETOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE 1 2 3 Toshiba Semiconductor
2SD0874ASilicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
XN06501Silicon NPN epitaxial planar type 1 2 3 Panasonic Semiconductor
2SD1706SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE POWER SWITCHING 1 2 Panasonic Semiconductor
UP04314Silicon NPN epitaxial planar type Tr1 / Silicon PNP epitaxial planar type Tr2 1 2 3 4 5 Panasonic Semiconductor

リンク URL

ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ]  

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl