データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IZ1236MR データシート(PDF) 4 Page - Integral Corp.

部品番号 IZ1236MR
部品情報  8-DIGIT CALCULATOR WITH MARKER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTEGRAL [Integral Corp.]
ホームページ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ1236MR データシート(HTML) 4 Page - Integral Corp.

  IZ1236MR Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IZ1236MR Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ1236MR Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ1236MR Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ1236MR Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ1236MR Datasheet HTML 6Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
IZ1236
4
COORDINATES OF CONTACT PADS
Symbol
Coordinates
Symbol
Coordinates
Number of
contact pad
X (mm)
Y (mm)
Number of
contact pad
X (mm)
Y (mm)
01
USB
0.083
0.319
24
b7
1.685
1.827
02
K4
0.103
0.103
25
a7
1.554
1.827
03
K6
0.251
0.083
26
c6
1.423
1.827
04
K5
0.396
0.083
27
b6
1.292
1.827
05
P1
0.541
0.083
28
a6
1.161
1.827
06
P2
0.683
0.083
29
c5
1.030
1.827
07
A5
0.817
0.083
30
b5
0.899
1.827
08
A4
0.948
0.083
31
a5
0.768
1.827
09
A3
1.079
0.083
32
c4
0.637
1.827
10
A2
1.210
0.083
33
b4
0.506
1.827
11
K2
1.341
0.083
34
a4
0.375
1.827
12
K3
1.472
0.083
35
c3
0.244
1.827
13
TST
1.680
0.101
36
b3
0.113
1.827
14
VB
1.783
0.265
37
a3
0.083
1.630
15
VA
1.783
0.396
38
c2
0.083
1.488
16
VC
1.783
0.649
39
b2
0.083
1.357
17
GND
1.783
0.857
40
a2
0.083
1.226
18
H3
1.783
1.041
41
c1
0.083
1.095
19
H2
1.783
1.172
42
b1
0.083
0.964
20
c8
1.783
1.303
43
a1
0.083
0.833
21
b8
1.783
1.434
44
H1
0.083
0.702
22
a8
1.783
1.565
45
UDD
0.083
0.571
23
c7
1.783
1.696
46
UOP
0.083
0.440


同様の部品番号 - IZ1236MR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integral Corp.
IZ1238M INTEGRAL-IZ1238M Datasheet
93Kb / 6P
   8-DIGITS CURENCY CALCULATOR
IZ1239M INTEGRAL-IZ1239M Datasheet
79Kb / 6P
   8 - DIGITS CURENCY CALCULATOR
More results

同様の説明 - IZ1236MR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silan Microelectronics ...
SC3423 SILAN-SC3423 Datasheet
238Kb / 13P
   8-DIGIT CALCULATOR
logo
Integral Corp.
IZ1228 INTEGRAL-IZ1228 Datasheet
111Kb / 9P
   8-DIGIT CALCULATOR
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC34014SS FUMAN-TC34014SS Datasheet
338Kb / 11P
   12-digit calculator
SC876F FUMAN-SC876F Datasheet
394Kb / 11P
   Eight-digit calculator
SC2135B FUMAN-SC2135B Datasheet
339Kb / 7P
   10/12 digit calculator
logo
ELAN Microelectronics C...
EMPCD080 EMC-EMPCD080 Datasheet
375Kb / 16P
   8 DIGIT CALCULATOR WITH EURO EXCHANGE (BATTERY/SOLAR/ DUAL POWER TYPE)
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC34014AS FUMAN-TC34014AS Datasheet
367Kb / 12P
   10/12 digit calculator
logo
ELAN Microelectronics C...
EMPCD081 EMC-EMPCD081 Datasheet
376Kb / 16P
   8 DIGIT CALCULATOR WITH EURO EXCHANGE (BATTERY/SOLAR/ DUAL POWER TYPE)
EM34034 EMC-EM34034 Datasheet
525Kb / 18P
   10/12 DIGIT WITH TAX FUNCTION CALCULATOR
EMPCD082 EMC-EMPCD082 Datasheet
416Kb / 16P
   8 DIGIT CALCULATOR (BATTERY/SOLAR/ DUAL POWER TYPE)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com