データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DMA2275 データシート(PDF) 42 Page - Micronas

部品番号 DMA2275
部品情報  DMA 2275, DMA 2286 C/D/D2-MAC Descrambler
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICRONAS [Micronas]
ホームページ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

DMA2275 データシート(HTML) 42 Page - Micronas

Back Button DMA2275 Datasheet HTML 38Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 39Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 40Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 41Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 42Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 43Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 44Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 45Page - Micronas DMA2275 Datasheet HTML 46Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 48 page
background image
DMA 2275, DMA 2286
42
9.6.5. Acquisition DRAM Interface Characteristics at TA = 0 to 65 °C, VSUP = 4.75 to 5.25 V, fΦM = 20.25 MHz
Symbol
Parameter
Pin No.
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
VDIL
RAM Data Input Low Voltage
50
0.8
V
VDIH
RAM Data Input High Voltage
2.0
V
VDOL
RAM Data Output Low Voltage
0.4
V
IDO = 1.6 mA
VDOH
RAM Data Output High Voltage
2.4
V
–IDO = 0.1 mA
tDT
RAM Data Output
Transition Time
3
10
ns
CL = 10 pF
tDIS
RAM Data Input Setup Time
before CAS Output High
50, 49,
57
50
ns
tDIH
RAM Data Input Hold Time
after CAS Output High
25
45
ns
tDHR
RAM Data Output Hold Time
after RAS Output Low
250
ns
tDS
RAM Data Output Setup Time
before CAS Output Low
40
ns
tDH
RAM Data Output Hold Time
after CAS Output Low
130
ns
VAOL
RAM Address Output
Low Voltage
51 to 55,
58 to 60
0.4
V
IAO = 1.6 mA
VAOH
RAM Address Output
High Voltage
2.4
V
–IAO = 0.1 mA
tAT
RAM Address Output
Transition Time
3
10
ns
CL = 10 pF
tRAH
Row Address Output Hold Time
after RAS Output Low
51 to 55,
58 to 60,
49 57
60
ns
tASR
Row Address Output Setup
Time before RAS Output Low
49, 57
100
ns
tAR
Column Address Output Hold
Time after RAS Output Low
80
ns
tCAH
Column Address Output Hold
Time after CAS Output Low
50
ns
tASC
Column Address Output Setup
Time before CAS Output Low
20
ns
VRASOL
RAS Output Low Voltage
57
0.4
V
IRASO = 1.6 mA
VRASOH
RAS Output High Voltage
2.4
V
–IRASO = 0.1 mA
tRAST
RAS Output Transition Time
3
10
ns
CL = 10 pF
tRAS
RAS Output Low Pulsewidth
1600
ns
tRP
RAS Output Precharge Time
100
ns


同様の部品番号 - DMA2275

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
DMA200X1600NA IXYS-DMA200X1600NA Datasheet
594Kb / 5P
   Standard Rectifier
DMA200XA1600NA IXYS-DMA200XA1600NA Datasheet
360Kb / 5P
   Standard Rectifier
logo
Panasonic Semiconductor
DMA20101 PANASONIC-DMA20101 Datasheet
427Kb / 4P
   Silicon PNP epitaxial planar type
DMA20201 PANASONIC-DMA20201 Datasheet
426Kb / 4P
   Silicon PNP epitaxial planar type
DMA20401 PANASONIC-DMA20401 Datasheet
492Kb / 4P
   Silicon PNP epitaxial planar type
More results

同様の説明 - DMA2275

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
UPD71071 NEC-UPD71071 Datasheet
1Mb / 37P
   DMA Controller
logo
List of Unclassifed Man...
AM2940 ETC-AM2940 Datasheet
685Kb / 11P
   DMA ADDRESS GENERATOR
logo
NEC
UPD8257 NEC-UPD8257 Datasheet
608Kb / 11P
   PROGRAMMABLE DMA CONTROLLER
logo
Toshiba Semiconductor
TMP82C37A TOSHIBA-TMP82C37A Datasheet
1Mb / 65P
   MULTIMODE DMA CONTROLLER
logo
Intel Corporation
M8257 INTEL-M8257 Datasheet
360Kb / 7P
   PROGRAMMABLE DMA CONTROLLER
logo
Advanced Micro Devices
AM8257 AMD-AM8257 Datasheet
519Kb / 8P
   Programmable DMA Controller
logo
Altera Corporation
A8237 ALTERA-A8237 Datasheet
269Kb / 22P
   PROGRAMMABLE DMA CONTROLLER
logo
Future Technology Devic...
FT51A FTDI-FT51A Datasheet
1Mb / 43P
   Supports DMA operation
logo
OKI electronic componet...
MSM82C37B-5RS OKI-MSM82C37B-5RS Datasheet
301Kb / 34P
   PROGRAMMABLE DMA CONTROLLER
logo
Zarlink Semiconductor I...
MV6001 ZARLINK-MV6001 Datasheet
266Kb / 12P
   HDLC/DMA CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com