データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF2907ZS データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF2907ZS
部品情報  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2907ZS データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF2907ZS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2907ZS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
IRF2907Z/S/L
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
100
1000
10000
100000
VGS = 0V,
f = 1 MHZ
Ciss = Cgs + Cgd, C ds SHORTED
Crss = Cgd
Coss = Cds + Cgd
Coss
Crss
Ciss
0
50
100
150
200
QG Total Gate Charge (nC)
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
VDS= 60V
VDS= 38V
VDS= 15V
ID= 90A
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
1
10
100
1000
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
10000
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY R DS(on)
100µsec
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse


同様の部品番号 - IRF2907ZS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2907ZS IRF-IRF2907ZS Datasheet
361Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF2907ZS ISC-IRF2907ZS Datasheet
244Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF Datasheet
664Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF Datasheet
673Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
IRF2907ZS-7PPBF IRF-IRF2907ZS-7PPBF Datasheet
300Kb / 10P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF2907ZS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com