データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KRC401V データシート(PDF) 6 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KRC401V
部品情報  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRC401V データシート(HTML) 6 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRC401V Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRC401V Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRC401V Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRC401V Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KRC401V Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KRC401V Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
2001. 7. 24
6/6
KRC401V~KRC406V
Revision No : 0
G - I
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
0.5
1
3
10
5
IO
G - I
IO
G - I
IO
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
G - I
IO
G - I
IO
G - I
IO
30
100
10
30
50
100
300
V =5V
O
O
V =5V
300
100
50
30
10
100
30
5
10
3
1
0.5
O
V =5V
300
100
50
30
10
100
30
5
10
3
1
0.5
O
V =5V
300
100
50
30
10
100
30
5
10
3
1
0.5
0.5
1
3
10
5
30
100
10
30
50
100
300
V =5V
O
0.5
1
3
10
5
30
100
10
30
50
100
300
V =5V
O
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=100 C
Ta=-25 C
Ta=25 C
KRC401V
KRC402V
KRC403V
KRC404V
KRC405V
K
RC406V


同様の部品番号 - KRC401V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC401 KEC-KRC401 Datasheet
657Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC401E KEC-KRC401E Datasheet
120Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KRC401V

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com