データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZT3904T1 データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 PZT3904T1
部品情報  General Purpose Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

PZT3904T1 データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  PZT3904T1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor PZT3904T1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor PZT3904T1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor PZT3904T1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor PZT3904T1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor PZT3904T1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor PZT3904T1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor PZT3904T1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
PZT3904T1
http://onsemi.com
6
TYPICAL STATIC CHARACTERISTICS
Figure 15. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.3
0.5
0.7
1.0
2.0
0.2
0.1
0.5
2.0
3.0
10
50
70
0.2
0.3
0.1
100
1.0
0.7
200
30
20
5.0
7.0
VCE = 1.0 V
TJ = +125°C
+25°C
−55 °C
Figure 16. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
0.4
0.6
0.8
1.0
0.2
0.1
0.5
2.0
3.0
10
0.2
0.3
0
1.0
0.7
5.0
7.0
IC = 1.0 mA
TJ = 25°C
0.07
0.05
0.03
0.02
0.01
10 mA
30 mA
100 mA
Figure 17. “ON” Voltages
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.2
Figure 18. Temperature Coefficients
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
1.0
2.0
5.0
10
20
50
0
100
−0.5
0
0.5
1.0
0
60
80
120
140
160
180
20
40
100
200
−1.0
−1.5
−2.0
200
TJ = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB =10
VCE(sat) @ IC/IB =10
VBE @ VCE =1.0 V
+25°C TO +125°C
−55 °C TO +25°C
+25°C TO +125°C
−55 °C TO +25°C
qVC FOR VCE(sat)
qVB FOR VBE(sat)


同様の部品番号 - PZT3904T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
PZT3904T1G ONSEMI-PZT3904T1G Datasheet
162Kb / 7P
   General Purpose Transistor
October, 2010 -- Rev. 3
PZT3904T1G ONSEMI-PZT3904T1G Datasheet
147Kb / 7P
   General Purpose Transistor
September, 2013 ??Rev. 6
PZT3904T1G ONSEMI-PZT3904T1G_13 Datasheet
147Kb / 7P
   General Purpose Transistor
September, 2013 ??Rev. 6
More results

同様の説明 - PZT3904T1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com