データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LN54 データシート(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 LN54
部品情報  GaAs Infrared Light Emitting Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

LN54 データシート(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  LN54 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor LN54 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor LN54 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3
Infrared Light Emitting Diodes
LN54
Spectral characteristics
100
80
60
40
20
Wavelength
λ (nm)
900
940
980
1020
1060
1100
0
860
IF = 50mA
Ta = 25˚C
Frequency characteristics
10 2
10
1
10 –1
Frequency
f (kHz)
10 2
10 3
10
10 –2
1
Ta = 25˚C
10˚
20˚
30˚
40˚
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
Directivity characteristics
20
90
100
80
70
60
50
40
30


同様の部品番号 - LN54

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
LN543GAN8 PANASONIC-LN543GAN8 Datasheet
26Kb / 1P
   Numeric Display
LN543GKN8 PANASONIC-LN543GKN8 Datasheet
26Kb / 1P
   Numeric Display
LN543OAN8 PANASONIC-LN543OAN8 Datasheet
25Kb / 1P
   Numeric Display
LN543OKN8 PANASONIC-LN543OKN8 Datasheet
25Kb / 1P
   Numeric Display
LN543RAN8 PANASONIC-LN543RAN8 Datasheet
26Kb / 1P
   Numeric Display
More results

同様の説明 - LN54

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
LN65 PANASONIC-LN65 Datasheet
44Kb / 3P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LN66L PANASONIC-LN66L Datasheet
42Kb / 3P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LNA2W01L PANASONIC-LNA2W01L Datasheet
44Kb / 3P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LNA4905L PANASONIC-LNA4905L Datasheet
21Kb / 1P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LN162S PANASONIC-LN162S Datasheet
39Kb / 2P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LN52 PANASONIC-LN52 Datasheet
44Kb / 3P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LN55 PANASONIC-LN55 Datasheet
38Kb / 2P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LN58 PANASONIC-LN58 Datasheet
44Kb / 3P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LN69 PANASONIC-LN69 Datasheet
40Kb / 2P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
LNA2802L PANASONIC-LNA2802L Datasheet
40Kb / 3P
   GaAs Infrared Light Emitting Diode
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com