データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM2520EH データシート(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

部品番号 AM2520EH
部品情報  SUBMINIATURE SOLID STATE LAMPS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
ホームページ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

AM2520EH データシート(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  AM2520EH Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation AM2520EH Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation AM2520EH Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation AM2520EH Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPEC NO: CDA0571
REV NO: V.1
DATE: NOV/5/2001
PAGE: 4 OF 4
APPROVED: J.LU
CHECKED:
DRAWN: M.F.CAI
Super Bright Green AM2520EH/SGD5V
Yellow AM2520EH/YD5V


同様の部品番号 - AM2520EH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
AM2520EH-ID KINGBRIGHT-AM2520EH-ID Datasheet
239Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM2520EH-ID5V KINGBRIGHT-AM2520EH-ID5V Datasheet
227Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM2520EH-SGD KINGBRIGHT-AM2520EH-SGD Datasheet
181Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM2520EH-SGD5V KINGBRIGHT-AM2520EH-SGD5V Datasheet
175Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM2520EH-YD KINGBRIGHT-AM2520EH-YD Datasheet
182Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
More results

同様の説明 - AM2520EH

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kingbright Corporation
AM2520SRD03 KINGBRIGHT-AM2520SRD03 Datasheet
80Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMPS
AM2520EJ KINGBRIGHT-AM2520EJ Datasheet
127Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMPS
AM2520SRC09 KINGBRIGHT-AM2520SRC09 Datasheet
76Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMPS
AM2520 KINGBRIGHT-AM2520 Datasheet
115Kb / 5P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMPS
logo
QT Optoelectronics
QTLP913-2 QT-QTLP913-2 Datasheet
144Kb / 3P
   SUBMINIATURE T-3/4 (1.9 mm) SOLID STATE LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
QTLP913 FAIRCHILD-QTLP913 Datasheet
203Kb / 4P
   SUBMINIATURE T-3/4 (1.9 mm) SOLID STATE LAMPS
logo
Kingbright Corporation
AM2520EF-4ID KINGBRIGHT-AM2520EF-4ID Datasheet
381Kb / 5P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
logo
Gilway Technical Lamp
GHB-GW20-R GILWAY-GHB-GW20-R Datasheet
142Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
logo
Kingbright Corporation
AM27SEC09 KINGBRIGHT-AM27SEC09 Datasheet
138Kb / 4P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
AM27SGC09 KINGBRIGHT-AM27SGC09 Datasheet
302Kb / 5P
   SUBMINIATURE SOLID STATE LAMP
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com