データシートサーチシステム |
|
OP140C データシート(PDF) 2 Page - OPTEK Technologies |
|
OP140C データシート(HTML) 2 Page - OPTEK Technologies |
2 / 2 page Types OP140A, OP140B, OP140C, OP140D Electrical Characteristics (TA = 25 o C unless otherwise noted) SYMBOL PARAMETER MIN TYP MAX UNITS TEST CONDITIONS Ee(APT) Apertured Radiant Incidence OP140D OP140C OP140B OP140A 0.10 0.20 0.30 0.40 0.40 0.55 mW/cm 2 mW/cm 2 mW/cm 2 mW/cm 2 IF = 20 mA (3) IF = 20 mA (3) IF = 20 mA (3) IF = 20 mA (3) VF Forward Voltage 1.60 V IF = 20 mA IR Reverse Current 100 µA VR = 2.0 V λp Wavelength at Peak Emission 935 nm IF = 10 mA B Spectral Bandwidth Between Half Power Points 50 nm IF = 10 mA ∆λP/∆T Spectral Shift with Temperature +0.30 nm/ oC IF = Constant θHP Emission Angle at Half Power Points 40 Deg. IF = 20 mA tr Output Rise Time 1000 ns IF(PK) = 100 mA, PW = 10 µs, D.C. = 10% tf Output Fall Time 500 ns 2-11 |
同様の部品番号 - OP140C |
|
同様の説明 - OP140C |