データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

N02L163WC2AB2 データシート(PDF) 9 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

部品番号 N02L163WC2AB2
部品情報  2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NANOAMP [NanoAmp Solutions, Inc.]
ホームページ  http://www.nanoamp.com
Logo NANOAMP - NanoAmp Solutions, Inc.

N02L163WC2AB2 データシート(HTML) 9 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

Back Button N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 3Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 4Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 5Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 6Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 7Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 8Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 9Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 10Page - NanoAmp Solutions, Inc. N02L163WC2AB2 Datasheet HTML 11Page - NanoAmp Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
(DOC# 14-02-013 REV G ECN# 01-1270)
9
The specifications of this device are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.nanoamp.com.
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L163WC2A
44-Lead TSOP II Package (T44)
Note:
1. All dimensions in inches (Millimeters)
2. Package dimensions exclude molding flash
18.41±0.13
10.16±0.13
SEE DETAIL B
1.10±0.15
11.76±0.20
0.45
0.30
0.80mm REF
DETAIL B
0.80mm REF
0o-8o
0.20
0.00


同様の部品番号 - N02L163WC2AB2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L163WN1A NANOAMP-N02L163WN1A Datasheet
272Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N02L163WN1AB NANOAMP-N02L163WN1AB Datasheet
272Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N02L163WN1AB-55I NANOAMP-N02L163WN1AB-55I Datasheet
272Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N02L163WN1AB1 NANOAMP-N02L163WN1AB1 Datasheet
272Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N02L163WN1AB1-55I NANOAMP-N02L163WN1AB1-55I Datasheet
272Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
More results

同様の説明 - N02L163WC2AB2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
N02L63W2A ONSEMI-N02L63W2A Datasheet
659Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N02L63W3A ONSEMI-N02L63W3A Datasheet
664Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16bit
July 2008 - Rev. 15
N02L83W2A ONSEMI-N02L83W2A Datasheet
174Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 8
N01L83W2A ONSEMI-N01L83W2A Datasheet
527Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 10
N02L6181A ONSEMI-N02L6181A Datasheet
636Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128Kx16 bit
July 2008 - Rev. 4
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L1618C1A NANOAMP-N02L1618C1A Datasheet
261Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128Kx16 bit
N02L163WN1A NANOAMP-N02L163WN1A Datasheet
272Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
logo
GSI Technology
GS72116TP GSI-GS72116TP Datasheet
271Kb / 17P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
GS72116ATP GSI-GS72116ATP Datasheet
505Kb / 18P
   128K x 16 2Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N08L163WC2C NANOAMP-N08L163WC2C Datasheet
241Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com