データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

N08L163WC1CT1 データシート(PDF) 8 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

部品番号 N08L163WC1CT1
部品情報  8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NANOAMP [NanoAmp Solutions, Inc.]
ホームページ  http://www.nanoamp.com
Logo NANOAMP - NanoAmp Solutions, Inc.

N08L163WC1CT1 データシート(HTML) 8 Page - NanoAmp Solutions, Inc.

  N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 1Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 2Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 3Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 4Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 5Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 6Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 7Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 8Page - NanoAmp Solutions, Inc. N08L163WC1CT1 Datasheet HTML 9Page - NanoAmp Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Stock No. 23394-B 01/05
8
The specifications of this device are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.nanoamp.com.
NanoAmp Solutions, Inc.
N08L163WC1C
Advance Information
44 TSOP II Package (ZS44)
18.571
18.313
10.262
10.058
SEE DETAIL B
1.194
0.991
11.938
11.735
0.40
0.30
0.80 BSC
DETAIL B
0.597
0.406
0o-5o
0.150
0.050
0.210
0.120


同様の部品番号 - N08L163WC1CT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N08L163WC2A NANOAMP-N08L163WC2A Datasheet
250Kb / 10P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
N08L163WC2C NANOAMP-N08L163WC2C Datasheet
241Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
N08L163WC2CZ1 NANOAMP-N08L163WC2CZ1 Datasheet
241Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
N08L163WC2CZ1-55IL NANOAMP-N08L163WC2CZ1-55IL Datasheet
241Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
More results

同様の説明 - N08L163WC1CT1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N08L163WC2C NANOAMP-N08L163WC2C Datasheet
241Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
N08L163WC2A NANOAMP-N08L163WC2A Datasheet
250Kb / 10P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
logo
ON Semiconductor
N08L63W2A ONSEMI-N08L63W2A Datasheet
192Kb / 10P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 8
logo
AMI SEMICONDUCTOR
N08M1618L1A AMI-N08M1618L1A Datasheet
195Kb / 11P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous Medical CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
logo
ON Semiconductor
N08L6182A ONSEMI-N08L6182A Datasheet
192Kb / 10P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16bit
July 2008 - Rev. 8
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N08L1618C2A NANOAMP-N08L1618C2A Datasheet
251Kb / 10P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16bit
N08L083WC2C NANOAMP-N08L083WC2C Datasheet
216Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 1024K 횞 8 bit
N08T1630CXB NANOAMP-N08T1630CXB Datasheet
253Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512Kx16 bit
logo
GSI Technology
GS78116B GSI-GS78116B Datasheet
415Kb / 11P
   512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM
GS78116AB GSI-GS78116AB Datasheet
643Kb / 11P
   512K x 16 8Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com