データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LF-FSLF-080HR-0410A データシート(PDF) 2 Page - Hitachi Metals, Ltd

部品番号 LF-FSLF-080HR-0410A
部品情報  3216 Size Chip Multilayer Diplexer for CELL/PCS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI-METALS [Hitachi Metals, Ltd]
ホームページ  http://www.hitachi-metals.co.jp/e
Logo HITACHI-METALS - Hitachi Metals, Ltd

LF-FSLF-080HR-0410A データシート(HTML) 2 Page - Hitachi Metals, Ltd

  LF-FSLF-080HR-0410A Datasheet HTML 1Page - Hitachi Metals, Ltd LF-FSLF-080HR-0410A Datasheet HTML 2Page - Hitachi Metals, Ltd LF-FSLF-080HR-0410A Datasheet HTML 3Page - Hitachi Metals, Ltd LF-FSLF-080HR-0410A Datasheet HTML 4Page - Hitachi Metals, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
unit(mm)
Specifications
Shape & Size
2 : Common port
6 : CELL port
4 : PCS port
1,3,5 : Ground
Frequency Range
f1:824-894MHz
f2:1850-1990MHz
Insertion Loss in f1
AMPS <=>Common
0.4dB Max.(at 25deg.C)
Power Capacity
Temperature Range
Insertion Loss in f2
PCS <=>Common
Attenuation in f2
AMPS <=>Common
Attenuation in f1
PCS <=>Common
Return Loss (all port)
14 dB Min.
20 dB Min.
20 dB Min.
3W Max.
-35to+85deg
1
1.6
1.0
2
4
6
3
5
0.45dB Max.(at –35 to +85deg.C)
0.45dB Max.(at 25deg.C)
0.5dB Max.(at –35 to +85deg.C)
All the technical data and information contained
herein are subject to change without notice.
LF-FSLF-080HR-0410A


同様の部品番号 - LF-FSLF-080HR-0410A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Metals, Ltd
LF-FSLF-080HL-0403A HITACHI-METALS-LF-FSLF-080HL-0403A Datasheet
55Kb / 4P
   3216 Size Chip Multilayer Diplexer for CELL/PCS
More results

同様の説明 - LF-FSLF-080HR-0410A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSLF-080ML HITACHI-METALS-FSLF-080ML Datasheet
61Kb / 4P
   3216 Size Chip Multilayer Diplexer for CELL/PCS
FSLF-080HL HITACHI-METALS-FSLF-080HL Datasheet
55Kb / 4P
   3216 Size Chip Multilayer Diplexer for CELL/PCS
FSLF-S080HL HITACHI-METALS-FSLF-S080HL Datasheet
51Kb / 4P
   2012 Size Chip Multilayer Diplexer for CELL / PCS
FSLF-S090JR HITACHI-METALS-FSLF-S090JR Datasheet
54Kb / 4P
   2012 Size Chip Multilayer Diplexer for CELL / GPS
FSLF-S090JG HITACHI-METALS-FSLF-S090JG Datasheet
56Kb / 4P
   2012 Size Chip Multilayer Diplexer for CELL / GPS
FSLF-190LB-K HITACHI-METALS-FSLF-190LB-K Datasheet
54Kb / 4P
   3216 Size Chip Multilayer Diplexer with Low Pass Filter
FSLC-220SN HITACHI-METALS-FSLC-220SN Datasheet
63Kb / 3P
   3216 Size 2GHz Band Chip Multilayer Coupler
logo
TDK Electronics
HHM1518A3 TDK-HHM1518A3 Datasheet
51Kb / 2P
   Multilayer Chip Baluns For DCS-PCS/Tx & Rx
DPX165850DT-8017A1 TDK-DPX165850DT-8017A1 Datasheet
80Kb / 7P
   Multilayer Diplexer
DPX165850DT-8033B1 TDK-DPX165850DT-8033B1 Datasheet
78Kb / 7P
   Multilayer Diplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com