データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD5290YRMZ50 データシート(PDF) 3 Page - Analog Devices

部品番号 AD5290YRMZ50
部品情報  Compact 30V/짹15V 256-Position Digital Potentiometer
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5290YRMZ50 データシート(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5290YRMZ50 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Preliminary Technical Data
AD5290
Rev. Pr C | Page 3 of 11
Total Harmonic Distortion
THDW
VA =1 V rms, VB = 0 V,
f = 1 kHz, RAB = 10 kΩ
0.05
%
VW Settling Time (10 kΩ/50 kΩ/100 kΩ)
tS
VA = 5 V, VB = 0 V,
±1 LSB error band
4
µs
Resistor Noise Voltage Density
eN_WB
RWB = 25 kΩ
14
nV/√Hz


同様の部品番号 - AD5290YRMZ50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5290YRMZ50 AD-AD5290YRMZ50 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15,-15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5290YRMZ50-R7 AD-AD5290YRMZ50-R7 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15,-15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
More results

同様の説明 - AD5290YRMZ50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD5290 AD-AD5290_15 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5162BRMZ10 AD-AD5162BRMZ10 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5162BRMZ2.5 AD-AD5162BRMZ2.5 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5245 AD-AD5245_15 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position IC-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5162 AD-AD5162_15 Datasheet
830Kb / 20P
   Dual, 256-Position, SPI Digital Potentiometer
REV. C
AD5290YRMZ10-R7 AD-AD5290YRMZ10-R7 Datasheet
500Kb / 20P
   Compact 30 V / 15,-15 V 256-Position Digital Potentiometer
REV. C
AD5207 AD-AD5207 Datasheet
664Kb / 16P
   2-Channel, 256-Position Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5160 AD-AD5160_15 Datasheet
480Kb / 16P
   256-Position SPI-Compatible Digital Potentiometer
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com