データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

F0100406B データシート(PDF) 5 Page - Eudyna Devices Inc

部品番号 F0100406B
部品情報  3.3V 1.25Gbit/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUDYNA [Eudyna Devices Inc]
ホームページ  http://www.sei-device.com/index.asp
Logo EUDYNA - Eudyna Devices Inc

F0100406B データシート(HTML) 5 Page - Eudyna Devices Inc

  F0100406B Datasheet HTML 1Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 2Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 3Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 4Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 5Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 6Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 7Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 8Page - Eudyna Devices Inc F0100406B Datasheet HTML 9Page - Eudyna Devices Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
F0100406B
3.3V 1.25Gbit/s Transimpedance Amplifier
Die Pad Assignment
3
9
8
6
5
7
4
2
1
A
O
660um
720um
No.
Symbol
Center Coordinates (um)
No.
Symbol
Center Coordinates (um)
1
VDD
(65,65)
7
CAP
(65,565)
2
OUTB
(625,65)
8
VSS
(65,415)
3
VSS
(625,315)
9
IN
(65,265)
4
OUT
(625,565)
5
VSS
(420,565)
O
(0,0)
6
VDD
(270,565)
A
(790,790)


同様の部品番号 - F0100406B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results

同様の説明 - F0100406B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eudyna Devices Inc
F0100504B EUDYNA-F0100504B Datasheet
399Kb / 13P
   3.3V/5V 2.5Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100505B EUDYNA-F0100505B Datasheet
564Kb / 12P
   3.3 V /5V 2.5 Gb/s NRZ Receiver Transimpedance Amplifier
F0100404B EUDYNA-F0100404B Datasheet
462Kb / 10P
   3.3V/5V 1.25 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100612B EUDYNA-F0100612B Datasheet
173Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100613B EUDYNA-F0100613B Datasheet
208Kb / 7P
   10Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100604B EUDYNA-F0100604B Datasheet
1Mb / 9P
   10 Gb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100208B EUDYNA-F0100208B Datasheet
466Kb / 10P
   3.3 V / 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
F0100106B EUDYNA-F0100106B Datasheet
478Kb / 10P
   3.3 V / 156 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
logo
Analog Devices
ADN2821 AD-ADN2821_15 Datasheet
150Kb / 8P
   11.1 Gbps 3.3V Transimpedance Amplifier
Rev. PrL
logo
Eudyna Devices Inc
F0100209B EUDYNA-F0100209B Datasheet
443Kb / 6P
   3.3 V /5V 622 Mb/s Receiver Transimpedance Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com