データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PI49FCT3802 データシート(PDF) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation

部品番号 PI49FCT3802
部品情報  1:5/1:7 Clock Buffer for Networking Applications
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
ホームページ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI49FCT3802 データシート(HTML) 4 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI49FCT3802 Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI49FCT3802 Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI49FCT3802 Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI49FCT3802 Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI49FCT3802 Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI49FCT3802 Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
PS8559A
09/14/04
PI49FCT3802/PI49FCT3803
1:5/1:7 Clock Buffers
for Networking Applications
Switching Waveforms
Propagation Delay
Package Skew – tSK(T)
Pulse Skew – tSK(P)
Output Skew – tSK(O)
Input
tPLH
3V
1.5V
0V
Output
VOH
1.5V
VOL
tPHL
2.0V
0.8V
tR
tF
Input
tPLH
3V
1.5V
0V
Output
VOH
1.5V
VOL
tPHL
tSK(p) =
| tPHL – tPLH |
Input
tPLHx
3V
1.5V
0V
CLKx
VOH
1.5V
VOL
tPHLx
tSK(o)
CLKy
VOH
1.5V
VOL
tSK(o)
tPLHy
tPHLy
tSK(o) =  tPLHy – tPLHx  or  tPHLy – tPHLx
Input
tPLH1
3V
1.5V
0V
Package 1
Output
VOH
1.5V
VOL
tPHL1
tSK(t)
Package 2
Output
VOH
1.5V
VOL
tSK(t)
tPLH2
tPHL2
tSK(t) =
 tPLH2 – tPLH1  or  tPHL2 – tPHL1
Test Circuits for All Outputs
Definitions:
CL = Load capacitance: includes jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance, should be equal to Zout of the
Pulse Generator.
Pulse
Generator
D.U.T.
VIN
VOUT
CL
VDD


同様の部品番号 - PI49FCT3802

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pericom Semiconductor C...
PI49FCT3804 PERICOM-PI49FCT3804 Datasheet
170Kb / 7P
   3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Driver
PI49FCT3804AS PERICOM-PI49FCT3804AS Datasheet
170Kb / 7P
   3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Driver
PI49FCT3804ASE PERICOM-PI49FCT3804ASE Datasheet
170Kb / 7P
   3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Driver
PI49FCT3804S PERICOM-PI49FCT3804S Datasheet
170Kb / 7P
   3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Driver
PI49FCT3804SE PERICOM-PI49FCT3804SE Datasheet
170Kb / 7P
   3.3V Fast CMOS Buffer/Clock Driver
More results

同様の説明 - PI49FCT3802

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pericom Semiconductor C...
PI49FCT20802 PERICOM-PI49FCT20802_11 Datasheet
749Kb / 7P
   1:5/1:7 2.5V Clock Buffer for Networking Applications
PI49FCT20802 PERICOM-PI49FCT20802 Datasheet
161Kb / 7P
   1:5/1:7 2.5V Clock Buffer for Networking Applications
PI49FCT20802QEX PERICOM-PI49FCT20802QEX Datasheet
585Kb / 7P
   1:5/1:7 2.5V Clock Buffer for Networking Applications
PI49FCT3807D PERICOM-PI49FCT3807D Datasheet
448Kb / 6P
   1-10 Clock Buffer for Networking Applications
PI49FCT20807 PERICOM-PI49FCT20807 Datasheet
163Kb / 6P
   1-10 Clock Buffer for Networking Applications
PI49FCT20807 PERICOM-PI49FCT20807_14 Datasheet
326Kb / 6P
   1-10 Clock Buffer for Networking Applications
PI6C185-02B PERICOM-PI6C185-02B Datasheet
285Kb / 6P
   Precision 1-7 Clock Buffer
PI6C185-00 PERICOM-PI6C185-00 Datasheet
398Kb / 7P
   Precision 1-7 Clock Buffer
PI6C10807 PERICOM-PI6C10807 Datasheet
355Kb / 7P
   1.8V/2.5V, 250MHz, 1:10 Networking Clock Buffer
PI6C10804 PERICOM-PI6C10804 Datasheet
517Kb / 6P
   1.8V/2.5V, 250MHz, 1:4 Networking Clock Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com