データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IZ74HCU04 データシート(PDF) 6 Page - Integral Corp.

部品番号 IZ74HCU04
部品情報  Hex Unbuffered Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTEGRAL [Integral Corp.]
ホームページ  http://www.iksemi.com/
Logo INTEGRAL - Integral Corp.

IZ74HCU04 データシート(HTML) 6 Page - Integral Corp.

  IZ74HCU04 Datasheet HTML 1Page - Integral Corp. IZ74HCU04 Datasheet HTML 2Page - Integral Corp. IZ74HCU04 Datasheet HTML 3Page - Integral Corp. IZ74HCU04 Datasheet HTML 4Page - Integral Corp. IZ74HCU04 Datasheet HTML 5Page - Integral Corp. IZ74HCU04 Datasheet HTML 6Page - Integral Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
IN74HCU04
6
CHIP PAD DIAGRAM IZ74HCU04
Chip marking
25HCU04A
(x=0.992, y=0.092)
1.17 + 0.003
(0,0)
Thickness of chip 0.46
± 0,02 mm
PAD LOCATION
Pad No
Symbol
X
Y
Pad size* , mm
01
A1
0.110
0.280
0.105x0.105
02
Y1
0.170
0.110
0.105x0.105
03
A2
0.350
0.110
0.105x0.105
04
Y2
0.610
0.110
0.105x0.105
05
A3
0.850
0.110
0.105x0.105
06
Y3
0.950
0.320
0.105x0.105
07
GND
0.950
0.510
0.105x0.105
08
Y4
0.950
0.760
0.105x0.105
09
A4
0.850
0.970
0.105x0.105
10
Y5
0.610
0.970
0.105x0.105
11
A5
0.350
0.970
0.105x0.105
12
Y6
0.170
0.970
0.105x0.105
13
A6
0.110
0.800
0.105x0.105
14
VCC
0.110
0.550
0.105x0.105
* Pad size is given as per metallization layer


同様の部品番号 - IZ74HCU04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integral Corp.
IZ74HC157A INTEGRAL-IZ74HC157A Datasheet
62Kb / 6P
   Quad 2-Input Data Selectors/Multiplexer
IZ74HC174A INTEGRAL-IZ74HC174A Datasheet
51Kb / 6P
   Hex D Flip-Flop with Common Clock and Reset High-Performance Silicon-Gate CMOS
IZ74HC21A INTEGRAL-IZ74HC21A Datasheet
38Kb / 5P
   Dual 4-Input AND Gate
IZ74HC221AZ INTEGRAL-IZ74HC221AZ Datasheet
283Kb / 7P
   DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
IZ74HCT21A INTEGRAL-IZ74HCT21A Datasheet
38Kb / 5P
   Dual 4-Input AND Gate
More results

同様の説明 - IZ74HCU04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integral Corp.
IN74HC04A INTEGRAL-IN74HC04A Datasheet
70Kb / 4P
   Hex Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
IN74HCT04A INTEGRAL-IN74HCT04A Datasheet
70Kb / 4P
   Hex Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HC04A KODENSHI-KK74HC04A Datasheet
251Kb / 5P
   Hex Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HCU04 SLS-SL74HCU04 Datasheet
31Kb / 4P
   Hex Unbuffered Inverters(High-Performance Silicon-Gate CMOS)
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HCU04A KODENSHI-KK74HCU04A Datasheet
214Kb / 6P
   Hex Unbuffered Inverters High-Performance Silicon-Gate CMOS
KK74HCT04A KODENSHI-KK74HCT04A Datasheet
194Kb / 5P
   Hex Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC04 SLS-SL74HC04 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
SL74HCT04 SLS-SL74HCT04 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Inverter(High-Performance Silicon-Gate CMOS)
SL74HCT14 SLS-SL74HCT14 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter(High-Performance Silicon-Gate CMOS)
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74HCT14A KODENSHI-KK74HCT14A Datasheet
436Kb / 5P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter High-Performance Silicon-Gate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com