データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ES29BDS640E-12RTG データシート(PDF) 3 Page - Excel Semiconductor Inc.

部品番号 ES29BDS640E-12RTG
部品情報  32Mbit(4M x 8/2M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
Download  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EXCELSEMI [Excel Semiconductor Inc.]
ホームページ  
Logo EXCELSEMI - Excel Semiconductor Inc.

ES29BDS640E-12RTG データシート(HTML) 3 Page - Excel Semiconductor Inc.

  ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 1Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 2Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 3Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 4Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 5Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 6Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 7Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 8Page - Excel Semiconductor Inc. ES29BDS640E-12RTG Datasheet HTML 9Page - Excel Semiconductor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 59 page
background image
ES I
ES I
3
Rev. 2D Jan 5, 2006
ES29LV320D
Excel Semiconductor inc.
PRODUCT SELECTOR GUIDE
Family Part Number
ES29LV320
Voltage Range
3.0 ~ 3.6V
2.7 ~ 3.6V
Speed Option
80R
90
120
Max Access Time (ns)
80
90
120
CE# Access (ns)
80
90
120
OE# Access (ns)
35
40
50
Command
Register
Analog Bias
Generator
BYTE#
CE#
OE#
A<0:20
>
RESET#
Vcc
Vss
Chip Enable
Output Enable
Logic
Vcc Detector
Timer/
Counter
Y-Decoder
X-Decoder
Y-Decoder
Cell Array
Data Latch/
Sense Amps
Input/Output
Buffers
Sector Switches
DQ0-DQ15(A-1)
RY/BY#
Write
State
Machine
WE
#
FUNCTION BLOCK DIAGRAM


同様の部品番号 - ES29BDS640E-12RTG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Excel Semiconductor Inc...
ES29BDS640E-70WCI EXCELSEMI-ES29BDS640E-70WCI Datasheet
745Kb / 58P
   32Mbit(4M x 8/2M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
ES29BDS640E-90WC EXCELSEMI-ES29BDS640E-90WC Datasheet
679Kb / 50P
   8Mbit(1M x 8/512K x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
More results

同様の説明 - ES29BDS640E-12RTG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Excel Semiconductor Inc...
ES29LV320E EXCELSEMI-ES29LV320E Datasheet
745Kb / 58P
   32Mbit(4M x 8/2M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
AMIC Technology
A29L320A AMICC-A29L320A Datasheet
567Kb / 50P
   4M X 8 Bit / 2M X 16 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
Excel Semiconductor Inc...
ES29DL320 EXCELSEMI-ES29DL320 Datasheet
770Kb / 59P
   32Mbit(4M x 8/2M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
ES29LV160E EXCELSEMI-ES29LV160E Datasheet
700Kb / 53P
   16Mbit(2M x 8/1M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
ES29LV160D EXCELSEMI-ES29LV160D Datasheet
707Kb / 54P
   16Mbit(2M x 8/1M x 16) CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
AMIC Technology
A29L320 AMICC-A29L320 Datasheet
588Kb / 44P
   4M X 8 Bit / 2M X 16 Bit CMOS 3.3 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L160 AMICC-A29L160_07 Datasheet
531Kb / 42P
   2M X 8 Bit / 1M X 16 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
A29L160 AMICC-A29L160 Datasheet
556Kb / 45P
   2M X 8 Bit / 1M X 16 Bit CMOS 3.0 Volt-only, Boot Sector Flash Memory
logo
Austin Semiconductor
AS29LV016J AUSTIN-AS29LV016J Datasheet
420Kb / 40P
   16 Megabit (2M x 8-Bit / 1M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-Only Boot Sector Flash Memory
AS29LV016 AUSTIN-AS29LV016 Datasheet
414Kb / 40P
   16 Megabit (2M x 8-Bit / 1M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-Only Boot Sector Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com