データシートサーチシステム |
|
CD43NP-5R6MB データシート(PDF) 4 Page - Sumida Corporation |
|
CD43NP-5R6MB データシート(HTML) 4 Page - Sumida Corporation |
4 / 6 page SPECIFICATION TYPE CD43 1.APPEARANCE 1-1.DIMENSIONS(mm) * DIMENSIONS WITHOUT TOLERANCE ARE APPROX. 1-2.STAMP (E.G.) 1-3.RECOMMENDED LAND PATTERNS DIMENSIONS(mm) PLEASE COAT WITH SILK SCREEN BETWEEN THE TWO ELECTRODES. 2.COIL SPECIFICATION 2-1.CONNECTION (BOTTOM VIEW) (1.0μH ~ 8.2μH) (10μH ~ 68μH) UNFIXED THE POSITION DIRECTLY STAMP DATE CODE 1R 0 PART OF ELECTRODE PART OF SILK R1.0 4.5 4.0±0.3 4.0 3.2±0.3 compliance Cd:Max.0.01wt% others:Max.0.1wt% RoHS 1 |
同様の部品番号 - CD43NP-5R6MB |
|
同様の説明 - CD43NP-5R6MB |