データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AMT8304T46F データシート(PDF) 6 Page - ANADIGICS, Inc

部品番号 AMT8304T46F
部品情報  2.125 Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
ホームページ  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AMT8304T46F データシート(HTML) 6 Page - ANADIGICS, Inc

Back Button AMT8304T46F Datasheet HTML 2Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 9Page - ANADIGICS, Inc AMT8304T46F Datasheet HTML 10Page - ANADIGICS, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
DATA SHEET - Rev 2.0
12/2003
AMT8304
Lightwave
Analyzer
HP 8702D
Laser
Optical Attenuator
DUT Test
Fixture
Power
Supply
Extinction
Ratio= 3dB
Figure 10: Test Setup for Frequency Response
Laser
Optical
Attenuator
DUT Test
Fixture
Power
Supply
Pulse Pattern
Generator
Limiting
Amplifier
Error
Detector
Hybrid
Coupler
Extinction
Ratio = 9dB
BERT
25 dB Gain
Figure 11: Test Setup for Sensitivity
Pulse Pattern
Generator
Laser
Optical
Attenuator
DUT Test
Fixture
Power
Supply
Digital
Communication
Analyzer HP83480A
Extinction
Ratio = 9dB
Figure 12: Test Setup for Eye Measurements
MEASUREMENT METHODS


同様の部品番号 - AMT8304T46F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8301 ANADIGICS-AMT8301 Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301T46F ANADIGICS-AMT8301T46F Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301T46L ANADIGICS-AMT8301T46L Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302 ANADIGICS-AMT8302 Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302T56F ANADIGICS-AMT8302T56F Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
More results

同様の説明 - AMT8304T46F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ANADIGICS, Inc
AMT8504 ANADIGICS-AMT8504 Datasheet
337Kb / 12P
   1.25 Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT128503 ANADIGICS-AMT128503 Datasheet
634Kb / 12P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8301 ANADIGICS-AMT8301 Datasheet
564Kb / 12P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8100 ANADIGICS-AMT8100 Datasheet
457Kb / 8P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT8302 ANADIGICS-AMT8302 Datasheet
260Kb / 8P
   2.125Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
AMT128502A ANADIGICS-AMT128502A Datasheet
369Kb / 8P
   1.25Gb/s Integrated 850nm MSM-TIA
ATA7609 ANADIGICS-ATA7609 Datasheet
178Kb / 12P
   10 Gb/s High Overload TIA
AMT8310 ANADIGICS-AMT8310 Datasheet
270Kb / 8P
   2.5 Gb/s 850 nm PIN-TIA
AMT8630 ANADIGICS-AMT8630 Datasheet
166Kb / 4P
   10 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
AMT8210 ANADIGICS-AMT8210 Datasheet
218Kb / 4P
   1.25 Gb/s 1310/1550nm PIN-TIA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com