データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1PS89SS04 データシート(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

部品番号 1PS89SS04
部品情報  High-speed double diodes
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS89SS04 データシート(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  1PS89SS04 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 1PS89SS04 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
1999 Jun 08
5
Philips Semiconductors
Preliminary specification
High-speed double diodes
1PS89SS04; 1PS89SS05;
1PS89SS06
Fig.8
Reverse current as a function of junction
temperature.
handbook, halfpage
200
0
IR
(nA)
Tj (°C)
100
105
104
103
102
10
MBL045
80 V
25 V
typ
max
VR = 80 V
Fig.9
Diode capacitance as a function of reverse
voltage; typical values.
f = 1 MHz; Tj =25 °C.
(1) 1PS89SS06.
(2) 1PS89SS04 and 1PS89SS05.
handbook, halfpage
05
Cd
(pF)
25
2.0
1.5
0.5
0
1.0
10
(1)
(2)
15
20
VR (V)
MGL554


同様の部品番号 - 1PS89SS04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
1PS89SB14 PHILIPS-1PS89SB14 Datasheet
44Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1998 Nov 10
1PS89SB15 PHILIPS-1PS89SB15 Datasheet
44Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1998 Nov 10
1PS89SB16 PHILIPS-1PS89SB16 Datasheet
44Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
1998 Nov 10
1PS89SB74 PHILIPS-1PS89SB74 Datasheet
55Kb / 8P
   Schottky barrier double diode
2001 Apr 20
More results

同様の説明 - 1PS89SS04

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PMBD2837 PHILIPS-PMBD2837 Datasheet
43Kb / 8P
   High-speed double diodes
1996 Sep 18
PMBD2835 PHILIPS-PMBD2835 Datasheet
43Kb / 8P
   High-speed double diodes
1996 Sep 18
BA316 PHILIPS-BA316 Datasheet
39Kb / 7P
   High-speed diodes
1996 Sep 03
1N4148113 NXP-1N4148113 Datasheet
128Kb / 9P
   High-speed diodes
2004 Aug 10
PMLL4148 PHILIPS-PMLL4148 Datasheet
51Kb / 8P
   High-speed diodes
1999 May 27
PMLL4150 PHILIPS-PMLL4150 Datasheet
37Kb / 9P
   High-speed diodes
1996 Sep 18
1N4150 PHILIPS-1N4150 Datasheet
53Kb / 8P
   High-speed diodes
1999 Jun 01
1N4148 NXP-1N4148 Datasheet
128Kb / 9P
   High-speed diodes
2004 Aug 10
1N4531 PHILIPS-1N4531_15 Datasheet
127Kb / 9P
   High-speed diodes
1996 Sep 03
1N4446 PHILIPS-1N4446 Datasheet
69Kb / 7P
   High-speed diodes
1996 Apr 15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com