データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2219 データシート(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

部品番号 2N2219
部品情報  NPN switching transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

2N2219 データシート(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

  2N2219 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 2N2219 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 2N2219 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 2N2219 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 2N2219 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 2N2219 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 2N2219 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 2N2219 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
1997 Sep 03
6
Philips Semiconductors
Product specification
NPN switching transistors
2N2219; 2N2219A
PACKAGE OUTLINE
UNIT
a
b
D
D1
jk
L
w
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
6.60
6.35
0.48
0.41
9.39
9.08
8.33
8.18
0.85
0.75
0.95
0.75
14.2
12.7
α
0.2
45
°
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT5/11
TO-39
97-04-11
k
j
D
A
L
seating plane
b
D1
0
5
10 mm
scale
A
5.08
Metal-can cylindrical single-ended package; 3 leads
SOT5/11
A
w
A
M
M
B M
α
B
a
1
2
3


同様の部品番号 - 2N2219

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
2N2219 STMICROELECTRONICS-2N2219 Datasheet
71Kb / 5P
   HIGH-SPEED SWITCHES
January 1989
logo
Semicoa Semiconductor
2N2219 SEMICOA-2N2219 Datasheet
29Kb / 1P
   Chip Type 2C2222A Geometry 0400 Polarity NPN
logo
Siemens Semiconductor G...
2N2219 SIEMENS-2N2219 Datasheet
155Kb / 6P
   NPN Silicon Planar Transistors
logo
Fairchild Semiconductor
2N2219 FAIRCHILD-2N2219 Datasheet
378Kb / 10P
   NPN Small Signal General Purpose Amplifiers
logo
Seme LAB
2N2219 SEME-LAB-2N2219 Datasheet
11Kb / 1P
   Bipolar NPN Device in a Hermetically sealed TO39 Metal Package
More results

同様の説明 - 2N2219

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PMBT2222 PHILIPS-PMBT2222 Datasheet
46Kb / 8P
   NPN switching transistors
1999 Apr 27
PN2369 PHILIPS-PN2369 Datasheet
45Kb / 8P
   NPN switching transistors
1999 Apr 14
PMBT2222 NXP-PMBT2222 Datasheet
152Kb / 8P
   NPN switching transistors
2004 Jan 22
logo
Nexperia B.V. All right...
BSR13 NEXPERIA-BSR13 Datasheet
376Kb / 9P
   NPN switching transistors
2004 Jan 13
logo
NXP Semiconductors
2N2222 PHILIPS-2N2222 Datasheet
53Kb / 8P
   NPN switching transistors
1997 May 29
BCY58 PHILIPS-BCY58 Datasheet
50Kb / 8P
   NPN switching transistors
1997 Jun 17
BSW66A PHILIPS-BSW66A Datasheet
53Kb / 8P
   NPN switching transistors
1997 May 05
logo
Micro Commercial Compon...
2N2222 MCC-2N2222 Datasheet
238Kb / 3P
   NPN Switching Transistors
2N2222A-BP MCC-2N2222A-BP Datasheet
243Kb / 3P
   NPN Switching Transistors
logo
Comset Semiconductor
2N5681 COMSET-2N5681 Datasheet
79Kb / 3P
   NPN SWITCHING TRANSISTORS
logo
Guangdong Kexin Industr...
BSR17A KEXIN-BSR17A Datasheet
45Kb / 2P
   NPN Switching Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com