データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

G1084-33T53U データシート(PDF) 7 Page - Global Mixed-mode Technology Inc

部品番号 G1084-33T53U
部品情報  5A Low-Dropout Linear Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GMT [Global Mixed-mode Technology Inc]
ホームページ  http://www.gmt.com.tw
Logo GMT - Global Mixed-mode Technology Inc

G1084-33T53U データシート(HTML) 7 Page - Global Mixed-mode Technology Inc

  G1084-33T53U Datasheet HTML 1Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084-33T53U Datasheet HTML 2Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084-33T53U Datasheet HTML 3Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084-33T53U Datasheet HTML 4Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084-33T53U Datasheet HTML 5Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084-33T53U Datasheet HTML 6Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084-33T53U Datasheet HTML 7Page - Global Mixed-mode Technology Inc G1084-33T53U Datasheet HTML 8Page - Global Mixed-mode Technology Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Ver: 0.6 Preliminary
Apr 27, 2006
TEL: 886-3-5788833
http://www.gmt.com.tw
7
G1084-XX
Global Mixed-mode Technology Inc.
Package Information
TO-252 (T4) Package
MILLIMETER
INCH
SYMBOL
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
2.19
2.38
0.086
0.094
A1
0.89
1.27
0.035
0.050
b
0.64
0.89
0.025
0.035
C
0.46
0.58
0.018
0.023
D
5.97
6.22
0.235
0.245
E
6.35
6.73
0.250
0.265
E1
5.21
5.46
0.205
0.215
e
2.26BSC
0.09BSC
e1
3.96
5.18
0.156
0.204
F
0.46
0.58
0.018
0.023
L1
0.89
2.03
0.035
0.080
L2
0.64
1.02
0.025
0.040
L3
2.40
2.80
0.095
0.110
H
9.40
10.40
0.370
0.410
θ
E1
L1
F
A
E
D
L2
b
e
L3
C
e1
H
A1
θ
E1
L1
F
A
E
D
L2
b
e
L3
C
e1
H
A1
θ


同様の部品番号 - G1084-33T53U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1084-33T53U GMT-G1084-33T53U Datasheet
342Kb / 9P
   5A Low-Dropout Linear Regulator
G1084-33T53UF GMT-G1084-33T53UF Datasheet
342Kb / 9P
   5A Low-Dropout Linear Regulator
More results

同様の説明 - G1084-33T53U

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seaward Electronics Inc...
SE1084 SEAWARD-SE1084 Datasheet
549Kb / 12P
   5A Low Dropout Linear Regulator
logo
Global Mixed-mode Techn...
G9084 GMT-G9084 Datasheet
52Kb / 2P
   5A Low-Dropout Linear Regulator
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ1084 BCDSEMI-AZ1084_13 Datasheet
918Kb / 21P
   5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AZ1084 BCDSEMI-AZ1084_10 Datasheet
918Kb / 21P
   5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
AZ1084C BCDSEMI-AZ1084C Datasheet
834Kb / 17P
   5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Eorex Corporation
EP1084 EOREX-EP1084 Datasheet
279Kb / 8P
   5A Low Dropout Linear Regulator
logo
FOSLINK SEMICONDUCTOR C...
FSP1084 FOSLINK-FSP1084 Datasheet
226Kb / 9P
   5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
LR5966 UTC-LR5966 Datasheet
175Kb / 5P
   5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
logo
Sipex Corporation
SP1084 SIPEX-SP1084 Datasheet
468Kb / 12P
   5A Low Dropout Linear Regulator
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ1084 BCDSEMI-AZ1084 Datasheet
171Kb / 15P
   5A LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com