データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74AHCT1G86 データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74AHCT1G86
部品情報  2-input EXCLUSIVE-OR gate
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74AHCT1G86 データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  74AHCT1G86 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74AHCT1G86 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
2002 Jun 06
3
Philips Semiconductors
Product specification
2-input EXCLUSIVE-OR gate
74AHC1G86; 74AHCT1G86
FUNCTION TABLE
See note 1.
Note
1. H = HIGH voltage level;
L = LOW voltage level.
INPUTS
OUTPUT
AB
Y
LLL
LH
H
HLH
HH
L
ORDERING INFORMATION
PINNING
TYPE NUMBER
PACKAGES
TEMPERATURE
RANGE
PINS
PACKAGE
MATERIAL
CODE
MARKING
74AHC1G86GW
−40 to +125 °C
5
SC-88A
plastic
SOT353
AH
74AHCT1G86GW
−40 to +125 °C
5
SC-88A
plastic
SOT353
CH
74AHC1G86GV
−40 to +125 °C
5
SC-74A
plastic
SOT753
A86
74AHCT1G86GV
−40 to +125 °C
5
SC-74A
plastic
SOT753
C86
PIN
SYMBOL
DESCRIPTION
1
B
data input B
2
A
data input A
3
GND
ground (0 V)
4
Y
data output Y
5VCC
supply voltage
Fig.1 Pin configuration.
handbook, halfpage
1
2
3
5
4
MNA037
86
VCC
A
Y
GND
B
Fig.2 Logic symbol.
handbook, halfpage
MNA038
B
A
Y
2
1
4


同様の部品番号 - 74AHCT1G86

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74AHCT1G86 NXP-74AHCT1G86 Datasheet
80Kb / 12P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
ev. 05-4 July 2007
logo
Diodes Incorporated
74AHCT1G86 DIODES-74AHCT1G86 Datasheet
180Kb / 8P
   SINGLE 2 INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHCT1G86 NEXPERIA-74AHCT1G86 Datasheet
211Kb / 11P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 6 - 11 January 2022
74AHCT1G86-Q100 NEXPERIA-74AHCT1G86-Q100 Datasheet
686Kb / 13P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
logo
Texas Instruments
74AHCT1G86DBVRG4 TI1-74AHCT1G86DBVRG4 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   Single 2-Input Exclusive-OR Gate
More results

同様の説明 - 74AHCT1G86

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC1G86GW.125 NXP-74HC1G86GW.125 Datasheet
77Kb / 11P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 04-20 July 2007
logo
Unisonic Technologies
U74AHCT1G86 UTC-U74AHCT1G86 Datasheet
101Kb / 4P
   2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE
logo
National Semiconductor ...
54F86DM NSC-54F86DM Datasheet
137Kb / 6P
   2-Input Exclusive-OR Gate
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC1G86 RENESAS-RD74LVC1G86 Datasheet
2Mb / 8P
   2-input Exclusive OR Gate
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVC1G86 HITACHI-HD74ALVC1G86 Datasheet
37Kb / 10P
   2-input Exclusive-OR Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC1G86 PHILIPS-74HC1G86 Datasheet
78Kb / 12P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
1998 Aug 05
74LVC1G86 PHILIPS-74LVC1G86 Datasheet
69Kb / 12P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
2001 Apr 06
74HC1G86 NXP-74HC1G86 Datasheet
77Kb / 11P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 04-20 July 2007
74LVC1G86 NXP-74LVC1G86 Datasheet
87Kb / 14P
   2-input EXCLUSIVE-OR gate
Rev. 06-18 July 2007
logo
Renesas Technology Corp
HD74LV1G86A RENESAS-HD74LV1G86A_08 Datasheet
110Kb / 8P
   2-input Exclusive-OR Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com