データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC1G00 データシート(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC1G00
部品情報  2-input NAND gate
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC1G00 データシート(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC1G00 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74HC1G00 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
2002 May 15
7
Philips Semiconductors
Product specification
2-input NAND gate
74HC1G00; 74HCT1G00
AC CHARACTERISTICS
Type 74HC1G00
GND = 0 V; tr =tf ≤ 6.0 ns; CL =50pF.
Note
1. All typical values are measured at Tamb =25 °C.
Type 74HCT1G00
GND = 0 V; tr =tf ≤ 6.0 ns; CL =50pF.
Note
1. All typical values are measured at Tamb =25 °C.
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITIONS
Tamb (°C)
UNIT
WAVEFORMS
VCC (V)
−40 to +85
−40 to +125
MIN.
TYP.(1)
MAX.
MIN.
MAX.
tPHL/tPLH
propagation delay
AandBtoY
see Figs 5 and 6
2.0
25
115
135
ns
4.5
923
27
ns
6.0
820
23
ns
SYMBOL
PARAMETER
TEST CONDITIONS
Tamb (°C)
UNIT
WAVEFORMS
VCC (V)
−40 to +85
−40 to +125
MIN.
TYP.(1)
MAX.
MIN.
MAX.
tPHL/tPLH
propagation delay
AandBtoY
see Figs 5 and 6
4.5
12
24
27
ns


同様の部品番号 - 74HC1G00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC1G00 NXP-74HC1G00 Datasheet
75Kb / 10P
   2-input NAND gate
Rev. 04-11 July 2007
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC1G00 NEXPERIA-74HC1G00 Datasheet
206Kb / 10P
   2-input NAND gate
Rev. 6 - 21 January 2022
74HC1G00-Q100 NEXPERIA-74HC1G00-Q100 Datasheet
677Kb / 12P
   2-input NAND gate
74HC1G00-Q100 NEXPERIA-74HC1G00-Q100 Datasheet
205Kb / 10P
   2-input NAND gate
Rev. 2 - 21 January 2022
logo
NXP Semiconductors
74HC1G00GV NXP-74HC1G00GV Datasheet
75Kb / 10P
   2-input NAND gate
Rev. 04-11 July 2007
More results

同様の説明 - 74HC1G00

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7SZ00AFE TOSHIBA-TC7SZ00AFE Datasheet
150Kb / 4P
   2 INPUT NAND GATE
TC4S11F TOSHIBA-TC4S11F Datasheet
166Kb / 4P
   2 INPUT NAND GATE
TC7SET00F TOSHIBA-TC7SET00F Datasheet
165Kb / 5P
   2-INPUT NAND GATE
logo
NXP Semiconductors
74AHC1G00 PHILIPS-74AHC1G00 Datasheet
74Kb / 16P
   2-input NAND gate
2002 May 27
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT1G00 RENESAS-HD74HCT1G00 Datasheet
52Kb / 8P
   2-input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74AHC1G00 NXP-74AHC1G00 Datasheet
77Kb / 11P
   2-input NAND gate
Rev. 06-30 May 2007
logo
Unisonic Technologies
U74HC2G00 UTC-U74HC2G00 Datasheet
129Kb / 5P
   2-INPUT NAND GATE
logo
Renesas Technology Corp
RD74LVC1G00 RENESAS-RD74LVC1G00 Datasheet
1Mb / 7P
   2-input NAND Gate
logo
Minilogic Device Corpor...
ML74UL00 MINILOGIC-ML74UL00 Datasheet
122Kb / 3P
   2-input NAND Gate
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC1G00-Q100 NEXPERIA-74HC1G00-Q100 Datasheet
677Kb / 12P
   2-input NAND gate
74HC1G00 NEXPERIA-74HC1G00 Datasheet
206Kb / 10P
   2-input NAND gate
Rev. 6 - 21 January 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com