データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC1266VUA データシート(PDF) 11 Page - Microchip Technology

部品番号 TC1266VUA
部品情報  200mA PCI LDO
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1266VUA データシート(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button TC1266VUA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology TC1266VUA Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
© 2002 Microchip Technology Inc.
DS21377B-page 11
TC1266
6.3
Package Dimensions
8-Pin MSOP
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.043 (1.10)
MAX.
.006 (0.15)
.002 (0.05)
.016 (0.40)
.010 (0.25)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.008 (0.20)
.005 (0.13)
.028 (0.70)
.016 (0.40)
6
° MAX.
.026 (0.65) TYP.
PIN 1
Dimensions: inches (mm)
.050 (1.27) TYP.
8
° MAX.
PIN 1
.244 (6.20)
.228 (5.79)
.157 (3.99)
.150 (3.81)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.020 (0.51)
.013 (0.33)
.010 (0.25)
.004 (0.10)
.069 (1.75)
.053 (1.35)
.010 (0.25)
.007 (0.18)
.050 (1.27)
.016 (0.40)
.
8-Pin SOIC
Dimensions: inches (mm)


同様の部品番号 - TC1266VUA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microchip Technology
TC1266VUA MICROCHIP-TC1266VUA Datasheet
302Kb / 18P
   200mA PCI LDO
2001-2012 11/27/12
More results

同様の説明 - TC1266VUA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microchip Technology
TC1266 MICROCHIP-TC1266_13 Datasheet
302Kb / 18P
   200mA PCI LDO
2001-2012 11/27/12
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1856 MITSUMI-MM1856 Datasheet
243Kb / 21P
   200mA LDO
MM1836 MITSUMI-MM1836 Datasheet
222Kb / 19P
   200mA LDO
MM3566 MITSUMI-MM3566 Datasheet
200Kb / 23P
   200mA LDO
MM3411 MITSUMI-MM3411 Datasheet
283Kb / 24P
   200mA LDO
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM6219 FUMAN-FM6219 Datasheet
1Mb / 4P
   200mA LDO Linear Regulator
logo
Mitsumi Electronics, Co...
MM1898 MITSUMI-MM1898 Datasheet
379Kb / 21P
   Negative output 200mA LDO
logo
Microchip Technology
TC1267 MICROCHIP-TC1267_13 Datasheet
276Kb / 14P
   400mA PCI LDO
2001-2012 11/27/12
logo
Rohm
BU12SD2MG-MTR ROHM-BU12SD2MG-MTR Datasheet
834Kb / 31P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
BU18SA4WGWL-E2 ROHM-BU18SA4WGWL-E2 Datasheet
999Kb / 37P
   1ch 200mA CMOS LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com